Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

0-0519024-2 Datasheet(PDF) 3 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 0-0519024-2
Description  ERGOCRIMP
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

0-0519024-2 Datasheet(HTML) 3 Page - TE Connectivity Ltd

  0-0519024-2 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
Matrize
PN 539 774-2
411-18230 / Rev. A1
Die Set
PN 539 774-2
411-18230 / Rev. A1
Seite / Page 3 of 11
Matrizensatz
PN
Die assembly
Part number
Leitung
Isol. ø (mm)
Wire
Insul dia (mm)
Größe (mm2)
Size (mm2)
Bild / Figure 1
Kontakt
PN
Contact
Part number
Abisolierlänge
(mm)
Strip Lenght
(mm)
2
Verwendungszweck
Mit dieser ERGOCRIMP Matrize können folgende
Crimpkontakte verarbeitet werden:
Kontakttyp:
PN
CST-100
770 666
HINWEIS
Die ERGOCRIMP Crimp-Handzange ist für die
Aufnahme verschiedener Crimpmatrizen aus-
gelegt. Kontaktieren Sie den Kunden-
dienst bezüglich der Verfügbarkeit von
Crimpmatrizen für spezielle Anwendungen.
HINWEIS
Alle Abmessungen in dieser Betriebsanlei-
tung werden in Millimeter 'mm' angegeben. Die
abgebildeten Komponenten sind nicht maß-
stabsgetreu dargestellt.
HINWEIS ZUR ANWENDUNG
Kumulative traumatische Beschwerden kön-
nen die Folge einer dauerhaften Anwendung
von Handzangen sein. Handzangen sind für
gelegentliche Anwendungen und geringe
Stückzahlen vorgesehen. Für den gesteiger-
ten Bedarf bzw. für die Produktion bietet TE
eine große Auswahl entsprechender Werk-
zeuge.
HINWEIS
Die Werkzeuge sind ausschließlich für den
hier beschriebenen Zweck zu verwenden!
2
Application
This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following
crimp contacts:
Contact Type:
P/N
CST-100
770 666
NOTE
The ERGOCRIMP Hand Tool has been
designed to accomodate different crimp die
sets. For availability of die sets for special
applications please contact the Field Service.
NOTE
Dimensions on this sheet are in millimeters
"mm".Figures and illustrations are not drawn to
scale.
PROPER USE GUIDELINES
Cumulative Traume Disorders can result from
a prolonged use of manually powered hand
tools. Hand tools are intended for occasional
use and low volume applications. For extended
use or production operations, TE offers a wide
selection of powered application equipment.
NOTE
The tool may only be used for the described
purpose.
0,2 - 0,35
770 666
0,9 - 1,6
539 774-2
3,6


Similar Part No. - 0-0519024-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
0-0519024-2 MACOM-0-0519024-2 Datasheet
50Kb / 1P
   ERGOCRIMP-DIE SET ERGOCRIMP MATRIZE
logo
TE Connectivity Ltd
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
210Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
121Kb / 11P
   Hinweise zum Inhalt dieser Betriebsanleitung
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
96Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
128Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
More results

Similar Description - 0-0519024-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
3-1579001-5 MACOM-3-1579001-5 Datasheet
50Kb / 1P
   ERGOCRIMP-DIE SET ERGOCRIMP MATRIZE
logo
TE Connectivity Ltd
411-18150 TEC-411-18150 Datasheet
95Kb / 11P
   Diese Betriebsanleitung beschreibt die Anwendung und Bedienung der ERGOCRIMP
logo
Tyco Electronics
539668-2 MACOM-539668-2 Datasheet
37Kb / 1P
   ERGOCRIMP Die Set for Type XII and Type III
539773-2 MACOM-539773-2 Datasheet
37Kb / 1P
   ERGOCRIMP Die Set for Mini Mic Rec. and Tab
logo
TE Connectivity Ltd
411-18527 TEC-411-18527 Datasheet
215Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18235 TEC-411-18235 Datasheet
95Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18265 TEC-411-18265 Datasheet
131Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18231 TEC-411-18231 Datasheet
97Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18239 TEC-411-18239 Datasheet
97Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
411-18269 TEC-411-18269 Datasheet
127Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.IN
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com