Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

0-0519024-2 Datasheet(PDF) 3 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 0-0519024-2
Description  For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

0-0519024-2 Datasheet(HTML) 3 Page - TE Connectivity Ltd

  0-0519024-2 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 0-0519024-2 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
Matrize
PN 539 760-2
411-18237 / Rev. A1
Die Set
PN 539 760-2
411-18237 / Rev. A1
Seite / Page 3 of 11
2
Verwendungszweck
Mit dieser ERGOCRIMP Matrize können folgende
Crimpkontakte verarbeitet werden:
Kontakttyp:
PN
2,5 mm Ø
927 785
2,5 mm Ø
927 789
2,5 mm Ø
927 797
2,5 mm Ø
927 801
2,5 mm Ø
963 866
2,5 mm Ø
963 867
HINWEIS
Die ERGOCRIMP Crimp-Handzange ist für die
Aufnahme verschiedener Crimpmatrizen aus-
gelegt. Kontaktieren Sie den Kunden-
dienst bezüglich der Verfügbarkeit von
Crimpmatrizen für spezielle Anwendungen.
HINWEIS
Alle Abmessungen in dieser Betriebsanlei-
tung werden in Millimeter 'mm' angegeben. Die
abgebildeten Komponenten sind nicht maß-
stabsgetreu dargestellt.
HINWEIS ZUR ANWENDUNG
Kumulative traumatische Beschwerden kön-
nen die Folge einer dauerhaften Anwendung
von Handzangen sein. Handzangen sind für
gelegentliche Anwendungen und geringe
Stückzahlen vorgesehen. Für den gesteiger-
ten Bedarf bzw. für die Produktion bietet TE
eine große Auswahl entsprechender Werk-
zeuge.
HINWEIS
Die Werkzeuge sind ausschließlich für den
hier beschriebenen Zweck zu verwenden!
2
Application
This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following
crimp contacts:
Contact Type:
P/N
2.5 mm Ø
927 785
2.5 mm Ø
927 789
2.5 mm Ø
927 797
2.5 mm Ø
927 801
2.5 mm Ø
963 866
2.5 mm Ø
963 867
NOTE
The ERGOCRIMP Hand Tool has been
designed to accomodate different crimp die
sets. For availability of die sets for special
applications please contact the Field Service.
NOTE
Dimensions on this sheet are in millimeters
"mm".Figures and illustrations are not drawn to
scale.
PROPER USE GUIDELINES
Cumulative Traume Disorders can result from
a prolonged use of manually powered hand
tools. Hand tools are intended for occasional
use and low volume applications. For extended
use or production operations, TE offers a wide
selection of powered application equipment.
NOTE
The tool may only be used for the described
purpose.
Matrizensatz
PN
Die assembly
Part number
Leitung
Isol. ø (mm)
Wire
Insul dia (mm)
Größe (mm2)
Size (mm2)
Bild / Figure 1
Kontakt
PN
Contact
Part number
Abisolierlänge
(mm)
Strip Lenght
(mm)
539 760-2
963 866 / 963 867
927 785 / 927 797
927 789 / 927 801
0,35
0,5 - 1,0
1,5 - 2,5
1,2 - 1,4
1,4 - 2,1
2,2 - 3,0
5,5


Similar Part No. - 0-0519024-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
0-0519024-2 MACOM-0-0519024-2 Datasheet
50Kb / 1P
   ERGOCRIMP-DIE SET ERGOCRIMP MATRIZE
logo
TE Connectivity Ltd
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
210Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
121Kb / 11P
   Hinweise zum Inhalt dieser Betriebsanleitung
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
128Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
128Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
More results

Similar Description - 0-0519024-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
411-18270 TEC-411-18270 Datasheet
128Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
411-18185 TEC-411-18185 Datasheet
112Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact:
411-18219 TEC-411-18219 Datasheet
99Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact:
411-18271 TEC-411-18271 Datasheet
128Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
411-18233 TEC-411-18233 Datasheet
98Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
411-18229 TEC-411-18229 Datasheet
96Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and fortechnical assistance please contact
logo
List of Unclassifed Man...
B10-029-266-032 ETC2-B10-029-266-032 Datasheet
50Kb / 2P
   FOR MORE INFORMATION PLEASE
logo
Samsung semiconductor
K9KAG08U0M-PCB0000 SAMSUNG-K9KAG08U0M-PCB0000 Datasheet
115Kb / 1P
   sheet of this product is either in preparation or is not effective yet. For more details about product specifications or technical files, please inquire through Contact us
logo
Zarlink Semiconductor I...
SL1640 ZARLINK-SL1640 Datasheet
80Kb / 6P
   THIS DOCUMENT IS FOR MAINTENANCE PURPOSES ONLY AND IS NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
logo
Panasonic Semiconductor
MN101C115 PANASONIC-MN101C115 Datasheet
1,002Kb / 170P
   Request for your special attention and precautions in using the technical information and semiconductors described in this book
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.IN
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com