Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FF600R12IP4P Datasheet (PDF) - Infineon Technologies AG

FF600R12IP4P Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
Part # FF600R12IP4P
Download  FF600R12IP4P Download
File Size   526.46 Kbytes
Page   9 Pages
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Description PrimePACK™2 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material

FF600R12IP4P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
FF600R12IP4P Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

Part # FF600R12IP4P
Download  FF600R12IP4P Click to download

File Size   526.46 Kbytes
Page   9 Pages
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Description PrimePACK™2 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material

FF600R12IP4P Datasheet (HTML) - Infineon Technologies AG


FF600R12IP4P Product details

Electrical Features
• High short-circuit capability
• High surge current capability
• High current density
• Tvj op = 150°C
• VCEsat with positive temperature coefficient

Mechanical Features
• 4 kV AC 1min insulation
• Package with CTI > 400
• High creepage and clearance distances
• Integrated NTC temperature sensor
• RoHS compliant
•
Pre-applied Thermal Interface Material




Similar Part No. - FF600R12IP4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF600R12IP4 INFINEON-FF600R12IP4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul mit Trench/Fieldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2009-08-13 revision:2.4
FF600R12IP4 INFINEON-FF600R12IP4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK2 Modul mit Trench
2013-11-05 revision:2.4
FF600R12IP4 INFINEON-FF600R12IP4 Datasheet
1Mb / 30P
E v a l u a t i o n D r i v e r B o a r d f o r 1 2 0 0 V PrimePACK™
2008-05 V1.0
FF600R12IP4V INFINEON-FF600R12IP4V Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK™2 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
revision: 2.0 2013-11-26
FF600R12IP4 INFINEON-FF600R12IP4_13 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK2 Modul mit Trench
2013-11-05 revision:2.4
More results


Similar Description - FF600R12IP4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FZ3600R17HE4P INFINEON-FZ3600R17HE4P Datasheet
557Kb / 9P
IHM-B Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2016-10-17
FZ2400R17HE4P_B9 INFINEON-FZ2400R17HE4P_B9 Datasheet
554Kb / 9P
IHM-B Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2016-10-17
FS450R17OE4P INFINEON-FS450R17OE4P Datasheet
760Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-07-29 revision:V3.0
FF600R12ME4P INFINEON-FF600R12ME4P Datasheet
587Kb / 9P
EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2017-07-19
FF600R12ME4P_B72 INFINEON-FF600R12ME4P_B72 Datasheet
530Kb / 9P
EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.1 2019-10-10
FF600R17ME4P INFINEON-FF600R17ME4P Datasheet
579Kb / 9P
EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2017-07-19
FS225R12OE4P INFINEON-FS225R12OE4P Datasheet
768Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-07-29 revision:V2.0
FS300R12OE4P INFINEON-FS300R12OE4P Datasheet
771Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-07-29 revision:V2.0
IFF300B17N2E4P_B11 INFINEON-IFF300B17N2E4P_B11 Datasheet
680Kb / 9P
MIPAQ?줮ase Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V2.0 2015-01-26
IFS150B17N3E4P_B11 INFINEON-IFS150B17N3E4P_B11 Datasheet
659Kb / 9P
MIPAQ?줮ase Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V 3.0 2017-01-13
More results




About Infineon Technologies AG


Infineon Technologies is a leading global semiconductor manufacturer that specializes in providing power management, security, and control solutions for a variety of industries such as automotive, industrial, and communication systems.
The company was founded in 1999 and is headquartered in Neubiberg, Germany.
Infineon offers a wide range of products including microcontrollers, power semiconductors, sensors, and other integrated circuits.
The company has a strong presence in the global market, with operations and facilities in various countries across the world.

*This information is for general informational purposes only, we will not be liable for any loss or damage caused by the above information.




Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com