Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FS100R12N2T4P Datasheet (PDF) - Infineon Technologies AG

FS100R12N2T4P Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
Part # FS100R12N2T4P
Download  FS100R12N2T4P Download
File Size   664.02 Kbytes
Page   9 Pages
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Description EconoPACK™2 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material

FS100R12N2T4P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
FS100R12N2T4P Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

Part # FS100R12N2T4P
Download  FS100R12N2T4P Click to download

File Size   664.02 Kbytes
Page   9 Pages
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Description EconoPACK™2 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material

FS100R12N2T4P Datasheet (HTML) - Infineon Technologies AG


FS100R12N2T4P Product details

Electrical Features
• Low VCEsat
• Tvj op = 150°C
• Trench IGBT 4
• VCEsat with positive temperature coefficient

Mechanical Features
•Al2O3 substrate with low thermal resistance
• High power and thermal cycling capability
• Integrated NTC temperature sensor
• Copper base plate
•Pre-applied Thermal Interface Material




Similar Part No. - FS100R12N2T4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS100R12N2T4 INFINEON-FS100R12N2T4 Datasheet
649Kb / 9P
EconoPACK™2 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
V 2.0 2018-05-09
More results


Similar Description - FS100R12N2T4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS500R17OE4DP INFINEON-FS500R17OE4DP Datasheet
752Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Materia
V3.0 2016-11-08
FS450R17OE4P INFINEON-FS450R17OE4P Datasheet
760Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-07-29 revision:V3.0
FS200R12PT4P INFINEON-FS200R12PT4P Datasheet
750Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-18 revision:V2.0
F3L300R07PE4P INFINEON-F3L300R07PE4P Datasheet
759Kb / 10P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V2.0 2016-10-24
FF450R17ME4P INFINEON-FF450R17ME4P Datasheet
573Kb / 9P
EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2017-03-30
FF600R12ME4P INFINEON-FF600R12ME4P Datasheet
587Kb / 9P
EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2017-07-19
FF600R12ME4P_B72 INFINEON-FF600R12ME4P_B72 Datasheet
530Kb / 9P
EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.1 2019-10-10
FF600R17ME4P INFINEON-FF600R17ME4P Datasheet
579Kb / 9P
EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2017-07-19
FS225R12OE4P INFINEON-FS225R12OE4P Datasheet
768Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-07-29 revision:V2.0
FS300R12OE4P INFINEON-FS300R12OE4P Datasheet
771Kb / 9P
EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-07-29 revision:V2.0
More results




About Infineon Technologies AG


Infineon Technologies is a leading global semiconductor manufacturer that specializes in providing power management, security, and control solutions for a variety of industries such as automotive, industrial, and communication systems.
The company was founded in 1999 and is headquartered in Neubiberg, Germany.
Infineon offers a wide range of products including microcontrollers, power semiconductors, sensors, and other integrated circuits.
The company has a strong presence in the global market, with operations and facilities in various countries across the world.

*This information is for general informational purposes only, we will not be liable for any loss or damage caused by the above information.




Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com