Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DEV-09266 Datasheet (PDF) - AG Electronica

DEV-09266 Datasheet PDF - AG Electronica
Part # DEV-09266
Download  DEV-09266 Download
File Size   146.16 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description PLACA LILYPAD ARDUINO 328

DEV-09266 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
DEV-09266 Datasheet PDF - AG Electronica

Part # DEV-09266
Download  DEV-09266 Click to download

File Size   146.16 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description PLACA LILYPAD ARDUINO 328

DEV-09266 Datasheet (HTML) - AG Electronica


DEV-09266 Product details

Descripción:
Esta es LilyPad Arduino: la placa principal que consta de un ATmega328 con el gestor de
arranque Arduino y una cantidad mínima de componentes externos para mantenerlo lo más pequeño y simple posible. La placa funcionará de 2 V a 5 V. La última versión de LilyPad admite el reinicio automático para una programación aún más sencilla. ¡La parte trasera del LilyPad ahora es completamente plana! Ahora usamos un conector de programación de montaje en superficie para evitar que el encabezado se asome.
Esta versión de LilyPad ahora usa el nuevo ATmega328 a 8MHz. Arduino 0016 es compatible con Arduino Pro Mini 328 / 8MHz. Utilice esta configuración cuando utilice este nuevo LilyPad 328.




Similar Part No. - DEV-09266

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SparkFun Electronics
DEV-09266 SPARKFUN-DEV-09266 Datasheet
109Kb / 1P
LilyPad Arduino 328 Main Board
10/13/2015
More results


Similar Description - DEV-09266

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Varitronix internationa...
VIM-328 VARITRONIX-VIM-328 Datasheet
40Kb / 1P
VIM-328
logo
Rohm
BD7411G-EVK-001 ROHM-BD7411G-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno
logo
SparkFun Electronics
DEV-09101 SPARKFUN-DEV-09101 Datasheet
107Kb / 1P
LilyPad Protoboard Large
11/24/2015
DEV-09266 SPARKFUN-DEV-09266 Datasheet
109Kb / 1P
LilyPad Arduino 328 Main Board
10/13/2015
DEV-10274 SPARKFUN-DEV-10274 Datasheet
105Kb / 1P
LilyPad Arduino Simple Board
10/12/2015
DEV-10941 SPARKFUN-DEV-10941 Datasheet
111Kb / 2P
LilyPad Arduino SimpleSnap
11/24/2015
DEV-11260 SPARKFUN-DEV-11260 Datasheet
100Kb / 1P
LilyPad LiPower
10/13/2015
DEV-12049 SPARKFUN-DEV-12049 Datasheet
108Kb / 1P
LilyPad Arduino USB - ATmega32U4 Board
10/13/2015
DEV-12921 SPARKFUN-DEV-12921 Datasheet
105Kb / 1P
LilyPad XBee
11/24/2015
DEV-14063 SPARKFUN-DEV-14063 Datasheet
90Kb / 1P
LilyPad LilyMini ProtoSnap
More results



Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com