Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DEV-10711 Datasheet (PDF) - AG Electronica

DEV-10711 Datasheet PDF - AG Electronica
Part # DEV-10711
Download  DEV-10711 Download
File Size   140.45 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description MÓDULO PARA BATERÍA LIPO PARA ARDUINO LIPOWER

DEV-10711 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
DEV-10711 Datasheet PDF - AG Electronica

Part # DEV-10711
Download  DEV-10711 Click to download

File Size   140.45 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Description MÓDULO PARA BATERÍA LIPO PARA ARDUINO LIPOWER

DEV-10711 Datasheet (HTML) - AG Electronica


DEV-10711 Product details

Descripción:
El LiPower le permite conectar una batería de polímero de litio de celda única de 3.7V que aumentará hasta 5V y se conectará al pin de 5V de la placa Arduino. El MAX17043G + U IC integrado está conectado a las líneas I2C (A4 y A5) para que su proyecto pueda monitorear su propia fuente de alimentación. El pin de interrupción de alerta configurable en el MAX17043G + U IC se divide en D3, que se activará cuando el LiPo llegue al 32% o menos.
El circuito de carga está configurado para cargar el LiPo a 100 mA, pero al agregar una resistencia a los orificios pasantes suministrados, puede aumentarlo a 500 mA. Hay un puerto mini-USB en el protector que le permite cargar la batería desde una fuente de alimentación USB o puede suministrar una fuente de 5V regulada separada en el header de "carga".




Similar Part No. - DEV-10711

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SparkFun Electronics
DEV-10730 SPARKFUN-DEV-10730 Datasheet
101Kb / 1P
LilyPad Coin Cell Battery Holder - 20mm
11/24/2015
More results


Similar Description - DEV-10711

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Laird Tech Smart Techno...
CMQ23496 LSTD-CMQ23496 Datasheet
622Kb / 4P
ANTENA OMNIDIRECIONAL MULTIBANDA MIMO DE 4 PORTAS PARA MONTAGEM EM TETO
CMS38606 LSTD-CMS38606 Datasheet
321Kb / 3P
Antena omnidirecional para montagem em teto 380 a 960 MHz/1395 a 6000 MHz
logo
SparkFun Electronics
DEV-13158 SPARKFUN-DEV-13158 Datasheet
106Kb / 1P
SparkFun LiPower Shield
logo
PHOENIX CONTACT
2863928 PHOENIX-2863928 Datasheet
168Kb / 8P
Terminal de entrada digital Inline, variantes ME Inline (edi챌찾o para m찼quina), 4 entradas, 24 V DC
1511792 PHOENIX-1511792 Datasheet
76Kb / 3P
Sensor/actuator box - SACB-6-SH PARA
logo
Pentair plc. All rights...
460I PENTAIR-460I Datasheet
269Kb / 2P
TRES CONFIGURACIONES B횁SICAS PARA EL CONTROL DEL MEDIDOR
logo
List of Unclassifed Man...
74022PC ETC1-74022PC Datasheet
379Kb / 1P
CONTROLADOR PARA COMPUTADORA AUTOMOTRIZ
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
SparkFun Electronics
DEV-11260 SPARKFUN-DEV-11260 Datasheet
100Kb / 1P
LilyPad LiPower
10/13/2015
PRT-10255 SPARKFUN-PRT-10255 Datasheet
105Kb / 2P
LiPower - Boost Converter
10/9/2015
More results



Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com