| Manufacturer | Part # | Datasheet | Description |
 Diodes Incorporated |
MBRD835L
|
62Kb / 2P |
8A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30284 Rev. B-2 |
|
SBM835L
|
59Kb / 2P |
8A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30225 Rev. 1 - 1 |
|
PDS835L
|
94Kb / 3P |
8A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30488 Rev. 7 - 2 |
|
PDS835L
|
99Kb / 5P |
8A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30488 Rev. 10 - 2 |
|
PDS760Q
|
207Kb / 5P |
7A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER POWERDI짰
Rev erse |
|
PDS1240CTL
|
517Kb / 5P |
12A DUAL LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER POWERDI짰
Rev erse |
|
PDS1040L
|
369Kb / 6P |
10A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER POWERDI짰
Rev 13 |
|
PDS360
|
507Kb / 5P |
3A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER POWERDI짰
Rev erse |
|
PDS540
|
436Kb / 5P |
5A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER POWERDI짰
Rev 14 |
 Shenzhen Luguang Electr... |
SD8U60SL
|
2Mb / 4P |
8A/60V Low VF Schottky Rectifier
|