Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KBPC800 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # KBPC800
Description  Single Phase Bridge Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

KBPC800 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  KBPC800 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor KBPC800 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
KBPC800 ... KBPC810
KBPC800 ... KBPC810
Single Phase Bridge Rectifier
Einphasen-Brückengleichrichter
IFAV = 8 A
VF
< 1.2 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 135/150 A
trr
~ 1500 ns
Version 2017-03-23
KBPC8xx
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen
Standardausführung 1)
Features
UL recognized, File E175067
For free-standing or
heatsink assembly
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
UL-anerkannt, Liste E175067
Montage freistehend oder
auf Kühlkörper
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in cardboard trays
200
Verpackt in Einlagekartons
Weight approx.
5.5 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Max. alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
VVRMS [V] 3)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] 4)
KBPC800
35
50
KBPC801
70
100
KBPC802
140
200
KBPC804
280
400
KBPC806
420
600
KBPC808
560
800
KBPC810
700
1000
Max. rectified output current free standing
Dauergrenzstrom am Brückenausgang freistehend
R-load
C-load
TA = 50°C
IFAV
5.0 A 5)
4.0 A 5)
Max. rectified current with cooling fin 300 cm2
Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm2
R-load
C-load
TC = 100°C
IFAV
8.0 A
6.4 A
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TA = 50°C
IFRM
40 A 5)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
135 A
150 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
93 A2s
Operating junction/storage temperature – Sperrschicht-/Lagerungstemperatur
Tj/S
-50...+150°C
Admissible mounting torque
Zulässiges Anzugsdrehmoment
M4
9 ± 10% lb.in.
1 ± 10% Nm
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Eventual superimposed voltage peaks must not exceed VRRM – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen VRRM nicht überschreiten
4
Valid per diode – Gültig pro Diode
5
Valid, if leads are kept at ambient temperature TA = 50°C at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur TA = 50°C gehalten werden
1
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
Pb
RoHS
12.7±0.3
1.2
6.8±0.2
Ø 3.9
±0.5
19±0.2
Type


Similar Part No. - KBPC800

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Won-Top Electronics
KBPC800 WTE-KBPC800 Datasheet
32Kb / 3P
8.0A BRIDGE RECTIFIER
logo
Jinan Gude Electronic D...
KBPC800 JGD-KBPC800 Datasheet
124Kb / 2P
SINGLE PHASE 8.0 AMPS. SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Diotec Semiconductor
KBPC800 DIOTEC-KBPC800 Datasheet
199Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
logo
Won-Top Electronics
KBPC800 WTE-KBPC800 Datasheet
60Kb / 4P
8.0A SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
KBPC800 DIOTEC-KBPC800 Datasheet
126Kb / 2P
Silicon-Bridge-Rectifiers
More results

Similar Description - KBPC800

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
General Semiconductor
KBU4A GE-KBU4A Datasheet
83Kb / 2P
SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N4436 MICROSEMI-1N4436 Datasheet
111Kb / 3P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
IXYS Corporation
VBO25 IXYS-VBO25 Datasheet
87Kb / 2P
Single Phase Rectifier Bridge
VBO13 IXYS-VBO13 Datasheet
84Kb / 2P
Single Phase Rectifier Bridge
logo
Rectron Semiconductor
BR1505 RECTRON-BR1505 Datasheet
276Kb / 3P
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Solid States Devices, I...
SDA276A SSDI-SDA276A Datasheet
80Kb / 2P
SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N4436 MICROSEMI-1N4436_07 Datasheet
117Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
Naina Semiconductor ltd...
25MB NAINA-25MB Datasheet
105Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
Diotec Semiconductor
KBPC1500FW DIOTEC-KBPC1500FW_18 Datasheet
392Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
IXYS Corporation
VBO20 IXYS-VBO20 Datasheet
185Kb / 2P
Single Phase Rectifier Bridge
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com