Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWQ38G Datasheet(PDF) 21 Page - OSRAM GmbH

Part # LWQ38G
Description  Backlighting
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWQ38G Datasheet(HTML) 21 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWQ38G Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LWQ38G Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LWQ38G Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LWQ38G Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LWQ38G Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LWQ38G Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LWQ38G Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LWQ38G Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LWQ38G Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 22 page
background image
Version 1.3
LW Q38G
2015-09-01
21
Glossary
Glossar
1) Brightness: Brightness groups are tested at a
current pulse duration of 25 ms and a tolerance of
± 11%.
1) Helligkeit: Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2) Reverse Voltage: Not
designed
for
reverse
operation. Continuous reverse voltage can cause
migration and LED damage.
2) Sperrspannung: Die
LED
kann
nicht
in
Sperrrichtung betrieben werden. Kontinuierlicher
Rückwärtsbetrieb
kann
Migration
und
eine
Beschädigung der LED zur Folge haben.
3) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinate groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
3) Farbortgruppen: Farbortgruppen werden mit einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ±0,01 ermittelt.
4) Forward Voltage: Forward voltages are tested at a
current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±
0.1 V.
4) Durchlassspannung: Spannungswerte werden mit
einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer
Genauigkeit von ± 0,1 V ermittelt.
5) Thermal Resistance: RthJA results from mounting
on PC board FR 4 (pad size >= 5mm² per pad)
5) Wärmewiderstand: RthJA ergibt sich bei Montage
auf PC-Board FR 4 (Padgröße >= 5mm² je Pad)
6) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ).
6) Wärmewiderstand: Rth
max
basiert
auf
statistischen Werten (6σ).
7) ESD withstand voltage: An
ESD
event
may
damage the product or reduce its performance.
During handling, ensure reasonable precautions
against
electrostatic
discharge.
Stated
ESD
withstand voltage is based on statistical values acc.
to JEDEC JS-001, tested sample size acc. AEC -
Q101-001.
7) ESD Festigkeit: Eine elektrostatische Entladung
kann
die
LED
beschädigen
bzw.
deren
Eigenschaften verschlechtern. Bei der Verarbeitung
sind
daher
ausreichende
Vorsichtsmaßnahmen
gegen elektrostatische Entladung zu treffen. Die
genannte ESD Festigkeit wurde basierend auf
statistischen Werten ermittelt (JEDEC JS-001), die
getestete Menge basiert auf Vorgaben der Norm
AEC - Q101-001.
8) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only
reflect
statistical
figures.
These
do
not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
8) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden
können.
Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
9) Characteristic curve: In the range where the line of
the graph is broken, you must expect higher
differences between single LEDs within one packing
unit.
9) Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss
mit
erhöhten
Abweichungen
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
10)Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
10)Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com