Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DB32 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # DB32
Description  Trigger-Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

DB32 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  DB32 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor DB32 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DB3, DB31, DB32, DB4
DB3, DB31, DB32, DB4
Trigger-Diodes (Diacs)
Triggerdioden (Diacs)
Ptot = 150 mW
IPM = ± 2 A
Tjmax = 100°C
VBO = 32, 34, 40 V
ΔVBO = < 3.8 V
Version 2017-12-19
~DO-35 / ~SOD-27
Glass case / Glasgehäuse
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Triggering of Triacs and Thyristors
AC switches and controls
Dimmer circuits
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Zünden von Triacs und Thyristoren
Wechselstromschalter und -steller
Dimmer-Schaltungen
Standardausführung 1)
Features
Bidirectional switching
DB31/32: More tight VBO range
Protected against fault
triggering by light
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Bidirektionales Schalten
DB31/32: engerer VBO Bereich
Geschützt gegen Fehl-
zündung durch Licht
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
5000
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
0.17 g
Gewicht ca.
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Power dissipation
Verlustleistung
TA = 50°C
Ptot
150 mW 3)
Peak pulse current (120 Hz pulse repetition rate)
Max. Triggerstrom (120 Hz Puls-Wiederholrate)
tp ≤ 20 µs
IPM
± 2 A 3)
Operating Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+100°C
-50...+175°C
Characteristics 4)
Kennwerte 4)
Breakover voltage
Durchbruchspannung
dv/dt = 10 V/µs
DB3
DB31
DB32
DB4
VBO
28 ... 36 V
30 ... 34 V
32 ... 36 V
35 ... 45 V
Breakover current
Durchbruchstrom
V = 98% VBO
IBO
< 200 µA
Asymmetry of breakover voltage
Unsymmetrie der Durchbruchspannung
|V(BO)F – V(BO)R|
ΔVBO
< 3.8 V
Foldback voltage
Spannungs-Rücksprung
dv/dt = 10 V/µs
ΔI = IBO to/auf
IF = 10 mA
ΔVF/R
> 5 V
Thermal resistance junction to ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
RthA
< 300 K/W 3)
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
4
See Fig. 1 and 2 – Siehe Fig. 1 und 2
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
Ø 1.9±0.1
Ø max 0.5


Similar Part No. - DB32

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TOKO, Inc
DB320C TOKO-DB320C Datasheet
103Kb / 1P
Fixed Inductors for Surface Mounting
logo
List of Unclassifed Man...
DB32C1 ETC2-DB32C1 Datasheet
45Kb / 1P
4 Pin Plastic SMD Microprocessor Crystals
logo
Caliber Electronics Inc...
DB32C1 CALIBER-DB32C1 Datasheet
50Kb / 1P
4 Pin Plastic SMD Microprocessor Crystals
logo
List of Unclassifed Man...
DB32C3 ETC2-DB32C3 Datasheet
45Kb / 1P
4 Pin Plastic SMD Microprocessor Crystals
logo
Caliber Electronics Inc...
DB32C3 CALIBER-DB32C3 Datasheet
50Kb / 1P
4 Pin Plastic SMD Microprocessor Crystals
More results

Similar Description - DB32

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
DB3 STMICROELECTRONICS-DB3 Datasheet
43Kb / 4P
TRIGGER DIODES
Apr-1995
logo
GOOD-ARK Electronics
LLDB-3 GOOD-ARK-LLDB-3 Datasheet
68Kb / 1P
Trigger Diodes
logo
Rectron Semiconductor
DB3S RECTRON-DB3S Datasheet
173Kb / 4P
TRIGGER DIODES
DB3 RECTRON-DB3 Datasheet
488Kb / 4P
TRIGGER DIODES
DB3W RECTRON-DB3W Datasheet
199Kb / 5P
TRIGGER DIODES
LLDB3 RECTRON-LLDB3 Datasheet
179Kb / 4P
TRIGGER DIODES
DB3SEL RECTRON-DB3SEL Datasheet
453Kb / 5P
TRIGGER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
DB3 GOOD-ARK-DB3 Datasheet
185Kb / 3P
Trigger Diodes
DB3 GOOD-ARK-DB3_15 Datasheet
185Kb / 3P
Trigger Diodes
logo
First Silicon Co., Ltd
DB3 FS-DB3 Datasheet
244Kb / 3P
Trigger Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com