Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FBY8 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # FBY8
Description  Fast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

FBY8 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  FBY8 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor FBY8 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
FBY8
FBY8
Fast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
Hochspannungsgleichrichter mit schnellem Sperrverzug
IFAV = 350 mA
VF
< 14 V
Tjmax = 120°C
VRRM = 8000 V
IFSM = 13.5/15 A
trr
< 150 ns
Version 2017-10-19
Ø 7.3 x 22
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
High voltage rectification
at medium frequencies
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Hochspannungsgleichrichtung
bei mittleren Frequenzen
Standardausführung 1)
Features
High creepage and clearance
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Große Luft- und Kriechstrecken
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in bulk
500
Lose verpackt
Weight approx.
1.9 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = N/A
Marking:
Two rings denote “cathode” and “High Voltage Fast Recovery Rectifier”
The type number is noted only on the packing label
Kennzeichnung:
Zwei Ringe kennzeichnen “Kathode” und “Schnelle Hochspannungsgleichrichter”
Die Typenbezeichnung ist nur auf dem Verpackungsetikett vermerkt
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Reverse avalanche breakdown voltage
Sperrspannung im Durchbruch
VRSM [V]
@ IRSM = 100 µA
FBY8
8000
> 8000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 60°C
IFAV
350 mA 3)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
13.5 A
15 A
Rating for fusing,
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
1.1 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+120°C
-50...+130°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
7.3±0.3
Ø 1.2±0.05


Similar Description - FBY8

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Electronic devices inc.
RUSH EDI-RUSH Datasheet
42Kb / 2P
50ns ULTRA-FAST RECOVERY HIGH -VOLTAGE RECTIFIER DIODES
RUST EDI-RUST Datasheet
41Kb / 2P
50ns ULTRA-FAST RECOVERY HIGH VOLTAGE RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
HV3 DIOTEC-HV3_16 Datasheet
138Kb / 2P
Fast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
DD300 DIOTEC-DD300_15 Datasheet
133Kb / 2P
Fast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
RGP02-12 SUNMATE-RGP02-12 Datasheet
286Kb / 2P
HIGH VOLTAGE FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
2CL500 GETEDZ-2CL500_17 Datasheet
516Kb / 2P
Ultra-Fast Recovery High Voltage Silicon Rectifier Diodes
logo
American Microsemicondu...
AMS-FOB AMMSEMI-AMS-FOB Datasheet
334Kb / 2P
Ultra-Fast Recovery High Voltage Silicon Rectifier Diodes
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
GH05U10J GETEDZ-GH05U10J Datasheet
506Kb / 2P
Ultra-Fast Recovery High Voltage Silicon Rectifier Diodes
GH05U12J GETEDZ-GH05U12J Datasheet
505Kb / 2P
Ultra-Fast Recovery High Voltage Silicon Rectifier Diodes
GH05U15J GETEDZ-GH05U15J Datasheet
505Kb / 2P
Ultra-Fast Recovery High Voltage Silicon Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com