Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSS-1120-101 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # CSS-1120-101
Description  Kapazitiver N채herungsschalter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

CSS-1120-101 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  CSS-1120-101 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics CSS-1120-101 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route André Piller 50 - PO Box - CH 1762 Givisiez - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Kapazitiver Näherungsschalter
Détecteur de proximité capacitif
Capacitive proximity switch
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
Steckerbelegung (Gerät)
Attribution des pins (appareil)
Pin assignment (device)
S12
SO 9001:2000
Man
agemen
Reg. N° 11397
schwarz
noir
black
blau
bleu
blue
Last
charge
load
braun
brun
brown
PNP
weiss
blanc
white
braun
brun
brown
schwarz
noir
black
blau
bleu
blue
Last
charge
load
NPN
weiss
blanc
white
data sheet
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
M12
2 mm
bündig
noyable
embeddable
Appareil selon norme
Boîtier cylindrique M12
Standard model
M12 cylindrical housing
Norm-Ausführung
Gehäuse zylindrisch M12
Wichtigste Eigenschaften:
− Gehäuse zylindrisch M12, Länge
50 mm (Kabel), 60 mm (Stecker),
Material Edelstahl
− Betriebsspannung 10 ... 35 VDC,
Ausgangsstrom max. 2 x 250 mA
− LED, Kurzschlussschutz, Induktions-
schutz, Verpolungsschutz eingebaut
− PNP- und NPN-Ausführung, antiva-
lent
Caractéristiques principales:
− Boîtier, longueur 50 mm (câble) / 60
mm (connecteur), cylindrique M12,
acier INOX
− Tension de service 10 ... 35 VDC,
courant de sortie max. 2 x 250 mA
− LED, protections contre les courts-
circuits, les surtensions induites et
l'inversion de tension incorporées
− Disponible en PNP, NPN, antiva-
lente
Main features:
− Housing length 50 mm (cable) / 60 mm
(connector), cylindrical M12, stainless
steel
− Supply voltage 10 ... 35 VDC, max.
output current 2 x 250 mA
− LED,protectionsagainstshort-circuits,
induced overvoltages and voltage re-
versal built-in
− PNPandNPNexecutions,changeover
outputs
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947-5-2)
Bemessungsschaltabstand sn
Schaltabstand min./max. einstellbar
Normmessplatte
Betriebsspannungsbereich UB
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Schaltfrequenz
LED (Kabelversion)
LED (Steckerversion)
Umgebungstemperaturbereich TA
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Gewicht (Kabel / Stecker)
Schutzart
EMV-Schutz:
IEC 60947-5-2
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Material Gehäuse
Aktive Fläche
Endstück
Anschlusskabel (andere Längen
auf Anfrage)
Anschlussstecker
Anzugsmoment
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947-5-2)
Portée nominale sn
Portée min./max. réglable
Cible normalisée
Tension de service UB
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors-charge
Fréquence de commutation
LED (version câble)
LED (version connecteur)
Plage de température ambiante TA
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les inversions
Protection contre tensions induites
Chocs et vibrations
Poids (câble / connecteur)
Indice de protection
Protection CEM:
CEI 60947-5-2
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Matériau du boîtier
Face sensible
Fermeture arrière
Câble de raccordement (autres
longueurs sur demande)
Connecteur
Couple de serrage
Technical data:
(according to IEC 60947-5-2)
Rated operating distance sn
Min./max. adjustable op. distance
Standard target
Supply voltage range UB
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No-load supply current
Switching frequency
LED (cable version)
LED (connector version)
Ambient temperature range TA
Short-circuit protection
Voltage reversal protection
Induction protection
Shocks and vibration
Weight (cable / connector)
Degree of protection
EMC protection:
IEC 60947-5-2
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Housing material
Sensing face
Rear cap
Connection cable (other lengths on
request)
Connector
Tightening torque
2 mm
0 ... 6 mm
12 x 12 x 1 mm
10 ... 35 VDC
≤ 10% UB
≤ 2 x 250 mA
≤ 2,0 V bei / à / at 250 mA
≤ 15 mA
≤ 500 Hz
grün, gelb / verte, jaune /
green, yellow
gelb / jaune / yellow
-25 ... + 70 °C
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
IEC 60947-5-2 / 7.4
70 g / 35 g
IP 67
5 kV
Level 2
Level 3
Level 3
Edelstahl / acier INOX /
stainless steel V2A
PTFE
PA
PUR 4 x 0,14 mm2 Ø / 2 m
S12
25 Nm
CS - 1120 - 10


Similar Part No. - CSS-1120-101

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
CSS-1120-103 CONTRINEX-CSS-1120-103 Datasheet
160Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
More results

Similar Description - CSS-1120-101

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
CSK-1120-111 CONTRINEX-CSK-1120-111 Datasheet
150Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1120-201 CONTRINEX-CSK-1120-201 Datasheet
163Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1120-211 CONTRINEX-CSK-1120-211 Datasheet
165Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1180-101 CONTRINEX-CSK-1180-101 Datasheet
162Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1180-207 CONTRINEX-CSK-1180-207 Datasheet
129Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1180-217 CONTRINEX-CSK-1180-217 Datasheet
130Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1181-203 CONTRINEX-CSK-1181-203 Datasheet
115Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1181-213 CONTRINEX-CSK-1181-213 Datasheet
118Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSS-1301-213 CONTRINEX-CSS-1301-213 Datasheet
121Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSS-2260-313 CONTRINEX-CSS-2260-313 Datasheet
154Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com