Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KSDMLN31.23 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # KSDMLN31.23
Description  SYNIOS P2720
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KSDMLN31.23 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  KSDMLN31.23 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KSDMLN31.23 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KSDMLN31.23 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KSDMLN31.23 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KSDMLN31.23 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KSDMLN31.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KSDMLN31.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KSDMLN31.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KSDMLN31.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2016-08-16
1
2016-08-16
SYNIOS P2720
Datasheet
Version 1.3
KS DMLN31.23
This compact LED device is part of the SYNIOS P2720
family. Given the scalability of this product family, it
provides full performance and flexibility with just one
footprint.
The KS DMLN31.23 product is meant to provide
superior light quality in ¼ mm² chip size class.
Diese kompakte LED ist Teil der SYNIOS P2720
Familie. Durch ihre Skalierbarkeit bietet die
Bauteilfamilie mit nur einem Lötpaddesign beste
Performance und umfangreiche Flexibilität im
midpower als auch highpower Bereich.
Die hier spezifizierte KS DMLN31.23 liefert höchste
Lichtqualität in der ¼ mm² Chipgrößenklasse.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMD epoxy package
•
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse
•
Technology: InGaAlP Thinfilm
•
Technologie: InGaAlP Thinfilm
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120° (Lambertian
Emitter)
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120° (Lambertscher
Strahler)
•
Color: super red (632 nm)
•
Farbe: super rot (632 nm)
•
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
•
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
•
Qualifications: The product qualification test plan
is based on the guidelines of IEC60810, Lamps for
road vehicles – Performance requirements –
Requirements and test conditions for LED
packages.
•
Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde
entsprechend der Richtlinie IEC60810: „Lamps for
road vehicles – Performance requirements –
Requirements and test conditions for LED
packages” getestet.
Applications
Anwendungen
•
Architectural Lighting indoor and outdoor
•
Architekturbeleuchtung innen und außen
•
Automotive Lighting Interior and Exterior
•
Automobilbeleuchtung innen und außen
•
Coupling into Light Guides
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Decorative Lighting
•
Dekorative Beleuchtung
•
Signal and Symbol Luminary
•
Signal- und Symbolleuchten
•
Signaling
•
Signalanlagen


Similar Part No. - KSDMLN31.23

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 OSRAM-KSDMLQ31.23-GZJY-68-J3T3 Datasheet
687Kb / 22P
SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23_18 Datasheet
732Kb / 23P
SYNIOS P2720
KSDMLQ32.23 OSRAM-KSDMLQ32.23 Datasheet
1Mb / 22P
This compact LED device is part of the SYNIOS P2720 family.
Version 1.1 2023-09-14
KSDMLQ32.23-6H8J-68-J3T3 OSRAM-KSDMLQ32.23-6H8J-68-J3T3 Datasheet
1Mb / 22P
This compact LED device is part of the SYNIOS P2720 family.
Version 1.1 2023-09-14
More results

Similar Description - KSDMLN31.23

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23_18 Datasheet
732Kb / 23P
SYNIOS P2720
KSDMLS31.23 OSRAM-KSDMLS31.23 Datasheet
695Kb / 22P
SYNIOS P2720
KWDMLS31.SG OSRAM-KWDMLS31.SG Datasheet
791Kb / 23P
SYNIOS P2720
KYDMLN31.23 OSRAM-KYDMLN31.23 Datasheet
666Kb / 22P
SYNIOS P2720
KYDMLN31.FY OSRAM-KYDMLN31.FY Datasheet
704Kb / 23P
SYNIOS P2720
KYDMLQ31.23 OSRAM-KYDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
SYNIOS P2720
KYDMLS31.23 OSRAM-KYDMLS31.23 Datasheet
703Kb / 22P
SYNIOS P2720
KYDMLS31.FY OSRAM-KYDMLS31.FY Datasheet
745Kb / 23P
SYNIOS P2720
SFH4775S OSRAM-SFH4775S Datasheet
503Kb / 13P
IR SYNIOS P2720
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com