Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PB1004 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # PB1004
Description  Single Phase Bridge Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

PB1004 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  PB1004 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor PB1004 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PB1000 ... PB1010 | PB1000S ... PB1010S
PB1000 ... PB1010 | PB1000S ... PB1010S
Single Phase Bridge Rectifier
Einphasen-Brückengleichrichter
IFAV = 10 A
VF
< 1.2 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 135/150 A
trr
~ 1500 ns
Version 2017-11-30
(1)
(2)
19 x 19 x 6.8
15.1 x 15.1 x 6.3
(PB10xx)
(PB10xxS)
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen
Standardausführung 1)
Features
UL recognized, File E175067
Two case versions
For free-standing or
heatsink assembly
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
UL-anerkannt, Liste E175067
Zwei Gehäuseversionen
Montage freistehend oder
auf Kühlkörper
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in cardboard trays
200
Verpackt in Einlagekartons
Weight approx.
(1) Plastic case
(2) Plastic case with
Al-bottom
5.5 g
3.5 g
Gewicht ca.
(1) Kunststoffgehäuse
(2) Kunststoffgehäuse mit
Alu-Boden
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions 260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Max. alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
VVRMS [V] 3)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] 4)
PB1000
PB1000S
35
50
PB1001
PB1001S
70
100
PB1002
PB1002S
140
200
PB1004
PB1004S
280
400
PB1006
PB1006S
420
600
PB1008
PB1008S
560
800
PB1010
PB1010S
700
1000
Max. rectified output current free standing
Dauergrenzstrom am Brückenausgang freistehend
R-load
C-load
TA = 50°C
IFAV
7.0 A 1)
5.6 A 5)
Max. rectified current on heatsink 300 cm2
Dauergrenzstrom auf Kühlkörper 300 cm2
R-load
C-load
TC = 100°C
IFAV
10.0 A
8.0 A
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TA = 50°C
IFRM
50 A 5)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
135 A
150 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
93 A2s
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Eventual superimposed voltage peaks must not exceed VRRM – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen VRRM nicht überschreiten
4
Valid per diode – Gültig pro Diode
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature TA = 50°C at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur TA = 50°C gehalten werden
1
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
19±0.2
Ø 3.9
6.8±0.2
1.2
12.7±0.3
_
Ø 3.6
1.0
6.3±0.5
10.9±0.5
15.1±0.2
Pb
RoHS


Similar Part No. - PB1004

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Won-Top Electronics
PB1004 WTE-PB1004 Datasheet
32Kb / 3P
10A BRIDGE RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
PB1004 DIOTEC-PB1004 Datasheet
309Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
PB1004 DIOTEC-PB1004 Datasheet
289Kb / 2P
Silicon-Bridge-Rectifiers
logo
Won-Top Electronics
PB1004 WTE-PB1004 Datasheet
60Kb / 4P
10A SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
PB1004 DIOTEC-PB1004 Datasheet
125Kb / 2P
Silicon-Bridge-Rectifiers Silizium-Br-kengleichrichter
More results

Similar Description - PB1004

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
General Semiconductor
KBU4A GE-KBU4A Datasheet
83Kb / 2P
SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N4436 MICROSEMI-1N4436 Datasheet
111Kb / 3P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
IXYS Corporation
VBO25 IXYS-VBO25 Datasheet
87Kb / 2P
Single Phase Rectifier Bridge
VBO13 IXYS-VBO13 Datasheet
84Kb / 2P
Single Phase Rectifier Bridge
logo
Rectron Semiconductor
BR1505 RECTRON-BR1505 Datasheet
276Kb / 3P
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Solid States Devices, I...
SDA276A SSDI-SDA276A Datasheet
80Kb / 2P
SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N4436 MICROSEMI-1N4436_07 Datasheet
117Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
Naina Semiconductor ltd...
25MB NAINA-25MB Datasheet
105Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
Diotec Semiconductor
KBPC1500FW DIOTEC-KBPC1500FW_18 Datasheet
392Kb / 2P
Single Phase Bridge Rectifier
logo
IXYS Corporation
VBO20 IXYS-VBO20 Datasheet
185Kb / 2P
Single Phase Rectifier Bridge
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com