Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BA5901K Datasheet(PDF) 21 Page - Rohm

Part # BA5901K
Description  4 CH DRIVE POWER CONTROLLER
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ROHM [Rohm]
Direct Link  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5901K Datasheet(HTML) 21 Page - Rohm

Back Button BA5901K Datasheet HTML 16Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 17Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 18Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 19Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 20Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 21Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 22Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 23Page - Rohm BA5901K Datasheet HTML 24Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
BA5901K
光ディスク IC
(3) DC/DC コンバータ部
1) 出力電圧
外付け部品により 3.2V(Typ.)の昇圧回路が構成できます。この電圧は外付け抵抗を追加することにより可変できます。
その際の電圧設定方法は以下のとおりです。
2) ショートプロテクト機能
エラーアンプの出力(6pin)が、
“H”に振り切ったままの状態の時に、SPRT 端子(8pin)を充電し、その電圧が 1.2V
(Typ.)に達すると、SW 端子(5pin)のスイッチングを停止します。スイッチング停止までの時間は SPRT 端子(8pin)
のコンデンサによって次式で決まります。
3) ソフトスタート機能
ソフトスタート機能は、DEAD 端子(4pin)と GND 間にコンデンサをつけることにより機能します。また 4pin に抵抗
を付けることにより、MAX デューティを可変できます。
4) パワーオフ動作
OFF 端子(40pin)を“L”にすると、SPRT 端子(8pin)を充電し、その電圧が 1.2V(Typ.)に達すると、SW 端子(5pin)
のスイッチングを停止します。スイッチング停止までの時間は SPRT 端子(8pin)のコンデンサによって次式で決まり
ます。
5) 過電圧保護動作
BSEN 端子(1pin)に印加される電圧が、8.4V(Typ.)になると、SPRT 端子(8pin)を充電し、その電圧が 1.2V(Typ.)
に達すると、SW 端子(5pin)のスイッチングを停止します。スイッチング停止までの時間は SPRT 端子(8pin)のコン
デンサによって次式で決まります。
7
VSYS
EI
R1
R2
R3
R4
1.20V
R1=外付け抵抗
R2=外付け抵抗
R3=35kΩ
R4=21kΩ
12
t=CSPRT×
(sec)
(VTH=1.20V、ISPRT=10
µA)
VTH
ISPRT
t=CSPRT×
(sec)
VTH
IOFF
(VTH=1.20V、IOFF=20
µA)
t=CSPRT×
(sec)
VTH
IHV
(VTH=1.20V、IHV=20
µA)
t=CDEAD×R(sec)
(R=65kΩ)
VSYS1=1.20×
(V)
+
R1・R3
R1+R3
R2・R4
R2+R4
R2・R4
R2+R4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com