Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TGL200C2K Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # TGL200C2K
Description  Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

TGL200C2K Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  TGL200C2K Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor TGL200C2K Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TGL200C2K
TGL200C2K
Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor in Series
Sperrdiode und Spannungs-Begrenzer in Reihe
PPPM = 300 W
PM(AV) = 1.0 W
Tjmax = 150°C
VWM = 162 V
VBR = 200 V
VRRM = 2000 V
Version 2017-11-15
DO-213AA
Plastic MiniMELF
Dimensions - Maße [mm]
Ring = Voltage Suppressor /
Spannungsbegrenzer
Typical Applications
Snubber circuit in
Flyback converters
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Schutzbeschaltung
in Sperrwandlern
Standardausführung 1)
Features
Two components
in one package
2000V blocking diode
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Zwei Bauteile
in einem Gehäuse
2000V Sperrdiode
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
5000 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.12 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Polarity
When a positive voltage is applied to the contact marked by a ring, a 200 V breakdown can be
measured. The ring does not specify the cathode of the blocking diode!
Polarität
Bei Anlegen einer positiven Spannung an den mit Ring gekennzeichneten Anschluss kann der 200V
Abbruch gemessen werde. Der Ring kennzeichnet nicht die Kathode der Sperrdiode!
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Steady state power dissipation
Verlustleistung im Dauerbetrieb
TA = 25°C
P
M(AV)
1 W 3)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Transient Voltage Suppressor
Spannungs-Begrenzer
Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform)
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)
TA = 25°C
PPPM
300 W 4)
Blocking diode
Sperrdiode
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM
2000 V
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
4
Non-repetitive pulse see curve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - TGL200C2K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
TGL200F06 DIOTEC-TGL200F06 Datasheet
117Kb / 2P
Series Connection of Fast Switching Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor
TGL200F08 DIOTEC-TGL200F08 Datasheet
117Kb / 2P
Series Connection of Fast Switching Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor
TGL200F10 DIOTEC-TGL200F10 Datasheet
117Kb / 2P
Series Connection of Fast Switching Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor
TGL200U06 DIOTEC-TGL200U06 Datasheet
117Kb / 2P
Series Connection of Ultrafast Switching Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor
TGL200U08 DIOTEC-TGL200U08 Datasheet
117Kb / 2P
Series Connection of Ultrafast Switching Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor
More results

Similar Description - TGL200C2K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ON Semiconductor
SD05T1 ONSEMI-SD05T1 Datasheet
91Kb / 4P
Transient Voltage Suppressor Diode
January, 2005 ??Rev. 1
logo
Bourns Electronic Solut...
CD214C BOURNS-CD214C_08 Datasheet
224Kb / 5P
Transient Voltage Suppressor Diode Series
CD214B BOURNS-CD214B_08 Datasheet
231Kb / 5P
Transient Voltage Suppressor Diode Series
logo
Sensitron
1N6138A SENSITRON-1N6138A Datasheet
41Kb / 3P
Transient Voltage Suppressor Diode, 1500W
logo
Diotec Semiconductor
TGL200F06 DIOTEC-TGL200F06 Datasheet
117Kb / 2P
Series Connection of Fast Switching Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor
TGL200U06 DIOTEC-TGL200U06 Datasheet
117Kb / 2P
Series Connection of Ultrafast Switching Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor
logo
Bourns Electronic Solut...
SMAJ5.0CA-H BOURNS-SMAJ5.0CA-H Datasheet
282Kb / 5P
Transient Voltage Suppressor Diode Series
logo
Infineon Technologies A...
ESD5V3U4U-HDMI INFINEON-ESD5V3U4U-HDMI_12 Datasheet
1Mb / 17P
Transient Voltage Suppressor Diode
Revision 1.1, 2012-07-03
logo
ON Semiconductor
SD05T1 ONSEMI-SD05T1_14 Datasheet
54Kb / 4P
Transient Voltage Suppressor Diode
September, 2014 ??Rev. 4
logo
Bourns Electronic Solut...
SMBJ BOURNS-SMBJ Datasheet
282Kb / 5P
Transient Voltage Suppressor Diode Series
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com