Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LERTDCYS2WN Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LERTDCYS2WN
Description  OSRAM OSTAR Stage
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LERTDCYS2WN Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LERTDCYS2WN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LERTDCYS2WN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LERTDCYS2WN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LERTDCYS2WN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LERTDCYS2WN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LERTDCYS2WN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LERTDCYS2WN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LERTDCYS2WN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LERTDCYS2WN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2018-01-03
2
Version 1.1
LE RTDCY S2WN
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE RTDCY
S2WN-...-LBMB-34 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -LB; MA oder -MB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE RTDCY S2WN-KB-34-... bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen
-3 bis -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B.: LE RTDCY S2WN-...-LBMB-YS bedeutet, dass auf einem Gurt nur die Farbortgruppe CQ enthalten ist (siehe
Seite 6 für nähere Information).
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE RTDCY
S2WN-...-LBMB-34 means that only one group -LB; -MA or -MB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LE RTDCY S2WN-KB-34-... means that only one wavelength group -3 or -4 will be shippable. In order to
ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate
groups will be shipped in any one reel . E.g. LE RTDCY S2WN-...-LBMB-YS means that only chromaticity coordinate group -CQ
will be shippable (see page 6 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtfluss
2) Seite 25
Luminous Flux
2) page 25
I
F = 1000 mA
Φ
V (lm)
Lichtfluss
2) Seite 25
Luminous Flux
2) page 25
I
F = 1000 mA
Φ
E (mW)
LE RTDCY S2WN
KBLA-1
MANA-34
AXAZ-34
LBMB-YS
red
true green
deep blue
converted yellow
90
...
140
180 ...
355
140 ...
280
1.120 ...
1.800
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LE RTDCY S2WN
Q65112A5476



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com