Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GWT3LSF2.EM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWT3LSF2.EM
Description  SOLERIQ L 38
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWT3LSF2.EM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWT3LSF2.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWT3LSF2.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWT3LSF2.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWT3LSF2.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWT3LSF2.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWT3LSF2.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWT3LSF2.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWT3LSF2.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWT3LSF2.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
I
F = 30 mA
[K]
ΦV [lm]
GW T3LSF2.EM-LQLT-22S5-1
2200
121 ... 164
Q65112A3922
GW T3LSF2.EM-LQLT-25S5-1
2500
121 ... 164
Q65112A3923
GW T3LSF2.EM-LQLT-27S5-1
2700
121 ... 164
Q65112A3924
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW T3LSF2.EM-LQLT-25S5-1
means that only one group LQ, LR, LS, LT will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW T3LSF2.EM-LQLT-25S5-1 means that only one forward voltage group 2A,5A,FA,JA,RA,UA will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW T3LSF2.EM-LQLT-25S5-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen LQ, LR, LS, LT enhalten ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
T3LSF2.EM-LQLT-25S5-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
2A,5A,FA,JA,RA,UA enthalten (siehe Seite 5).
1) page 19
1) Seite 19
Version 1.3
GW T3LSF2.EM
2017-10-05
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com