Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAH9GP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LAH9GP
Description  OSLON Black
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAH9GP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LAH9GP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAH9GP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAH9GP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAH9GP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAH9GP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAH9GP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAH9GP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAH9GP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAH9GP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
2017-04-03
1
2017-04-03
OSLON Black
Datasheet
Version 1.3
LA H9GP
OSLON Black Series combines thermal stability with
high performance and reliability in a compact black
package. It has a metal lead frame and a tried and
tested lens design. The LED can be used wherever
there are large fluctuations in temperature and a large
amount of light is needed from a small area.
Die OSLON Black Series vereint Temperaturstabilität
mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit in einem
kompakten, schwarzen Gehäuse. Sie hat ein
Metall-Leadframe und profitiert vom bewährten
Linsendesign. Eingesetzt werden kann die LED überall
dort, wo große Temperaturschwankungen herrschen
und viel Licht aus kleiner Fläche benötigt wird.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMD epoxy package with silicone lens
•
Gehäusetyp: SMD Epoxyd Gehäuse mit
Silikonlinse
•
Technology: InGaAlP Thinfilm
•
Technologie: InGaAlP Thinfilm
•
Viewing angle at 50 % I
V: 90°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 90°
•
Color: amber (617 nm)
•
Farbe: amber (617 nm)
•
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
•
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
•
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
•
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
•
Qualifications: The product qualification test plan
is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C,
Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors.
•
Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde
entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C,
„Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors“, getestet.
Applications
Anwendungen
•
Architectural Lighting indoor and outdoor
•
Architekturbeleuchtung innen und außen
•
Automotive Lighting Interior and Exterior
•
Automobilbeleuchtung innen und außen
•
Coupling into Light Guides
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Decorative Lighting
•
Dekorative Beleuchtung
•
Signal and Symbol Luminary
•
Signal- und Symbolleuchten
•
Signaling
•
Signalanlagen


Similar Part No. - LAH9GP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LAH9PP OSRAM-LAH9PP Datasheet
747Kb / 22P
OSLON Black Flat
LAH9PP-JXKY-24-1 OSRAM-LAH9PP-JXKY-24-1 Datasheet
749Kb / 22P
SMD epoxy package
LAH9PP-JXKY-24-1 OSRAM-LAH9PP-JXKY-24-1 Datasheet
747Kb / 22P
OSLON Black Flat
More results

Similar Description - LAH9GP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4735 OSRAM-SFH4735 Datasheet
629Kb / 13P
OSLON Black Flat
SFH4716AS OSRAM-SFH4716AS Datasheet
530Kb / 14P
OSLON Black Series
SFH4703AS OSRAM-SFH4703AS Datasheet
570Kb / 14P
OSLON Black Series
LCYH9PP OSRAM-LCYH9PP Datasheet
1Mb / 23P
OSLON Black Flat
LAH9PP OSRAM-LAH9PP Datasheet
747Kb / 22P
OSLON Black Flat
LYH9PP OSRAM-LYH9PP Datasheet
748Kb / 22P
OSLON Black Flat
LRH9PP OSRAM-LRH9PP Datasheet
726Kb / 22P
OSLON Black Flat
LRH9GP OSRAM-LRH9GP Datasheet
620Kb / 21P
OSLON Black
SFH-4713A OSRAM-SFH-4713A Datasheet
748Kb / 13P
OSLON Black Series
SFH-4715 OSRAM-SFH-4715 Datasheet
500Kb / 14P
OSLON Black Series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com