Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

5000 Datasheet(PDF) 3 Page - ASM GmbH

Part # 5000
Description  DATENLOGGER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

5000 Datasheet(HTML) 3 Page - ASM GmbH

  5000 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3
Einfacher Betrieb in nur
Schritten!
Mobile Datenerfassung für unterschiedliche Anwendungen
Den Datenlogger installieren, ein Intervall einstellen, die Messung starten.
Daten mit Hilfe der mitgelieferten Software graphisch darstellen und ausdrucken.
Der Datenlogger wird mit einem PC verbunden, die Daten werden direkt
übertragen.
Schritt
Schritt
Schritt
Einstellen
& Aufzeichnen
Messdaten vom
Logger zum PC
übertragen
Graphik anzeigen,
Daten verwalten
Daten vom Datenlogger zum
PC über USB übertragen
den Datenlogger
samt Daten
transportieren
Magnetgurt
(bei Bestellung
angeben)
Unbegrenzte Installations-
möglichkeiten
Das Aufzeichnungsintervall
einstellen.
(von 1 s bis 60 min.)
Problemlose Einstellung
Die REC-Taste ca. 2 s
lang gedrückt halten - die
Aufzeichnung wird gestartet
Standhilfe
(Zubehör), nicht für
5051(LR)
Wandhalterung
(bei Bestellung angeben)
nicht für
5051(LR)
Kommunikationsmodul
5091(LR)
! benötigt wird:
Kommunikations-
modul
oder
Datensammler
Datenownload
mit Infrarot-
Kommunikation.
Datensammler
5092-20(LR)
SD-Kartenschlitz
USB-Anschluß
Oberfläche des
5092-20(LR)
Front
Back
Datenownload
mit Infrarot-
Kommunikation.
oder
Mit dem tragbaren Datensammler können Daten von bis zu 16 Daten-
loggern erfasst werden
Mit optionalen SD-Speicherkarten ist die tansportierbare Datenmenge
praktisch grenzenlos.
Daten vom Datensammler zum
PC über USB übertragen
Daten von der SD-Speicher-
karte zum Datensammler
und dann zum PC über USB
übertragen
Daten direkt von der
SD-Speicherkarte
zum PC übertragen
* Daten von bis zu 16 Kanälen können gespeichert werden. Kombinieren Sie bis zu 16 Einkanal-Datenlogger 5011(LR),
LR5031, 5041(LR), 5042(LR) und 5043(LR), oder bis zu 8 zweikanalige Datenlogger 5001(LR) und 5051(LR).
der Datensammler
samt Daten
transportieren
zum Datensammler
übertragen
zu einer SD-Speicherkarte



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com