Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS-40TAC Datasheet(PDF) 2 Page - ASM GmbH

Part # CS-40TAC
Description  nfrarot-Temperatur-Messger채te
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

CS-40TAC Datasheet(HTML) 2 Page - ASM GmbH

  CS-40TAC Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH CS-40TAC Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Messfleck
Die oben angebenen Messfleck-Werte (optische Auflösung) gelten bei min. 90% Energie.
Die Abmessungen des Messobjekts sollen entsprechend größer als der Messfleck sein.
Bei der Verwendung der CF-Linse muss das Zielobjekt ca. 1,5 Mal größer als der Messfleck sein.
CS- / CS-HT-Serie
Infrarot-Temperatur-Messgeräte
Optionales Zubehör
ASM GmbH Automation • Sensorik • Messtechnik
Am Bleichbach 18 - 24
85452 Moosinning
Tel. +49 8123 986-0
Fax: +49 8123 986-500
www.asm-sensor.de
info@asm-sensor.de
© by ASM Moosinning 12/2015 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Schutzvermerk gemäß DIN34 beachten.
Abmessungen
Sensorkopf
Sensorkopf + CF-Linse
Verstärker
Sensorkabel
Ø 4 x 3000 mm (max.),
es ist möglich, das Kabel
nach Bedarf zu kürzen.
Ausgangskabel
Ø 6 x 2000 mm (max.)
Maße in mm
Luftspülaufsatz
Lasermarker
Feste Montage-
halterung
CF-Linse
Schutzummantelung für
den Verstärker



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com