Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IRC-PC Datasheet(PDF) 1 Page - ASM GmbH

Part # IRC-PC
Description  nfrarot-Temperatur-Messger채t
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

IRC-PC Datasheet(HTML) 1 Page - ASM GmbH

  IRC-PC Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH IRC-PC Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DB-IRC-PC-2013-07-18
1/2
© ASM GmbH
www.asm-sensor.de
Tel. 08123-986-0
Technische Daten
Messbereich/Temperaturbereich
-20 bis 500°C
Messunsicherheit
±1% v. Messwert oder ±1°C
Wiederholgenauigkeit
±0,5% v. Messwert oder ±0,5°C
Ansprechzeit
240ms (90% vom Endwert)
Emissionsfaktor (ε)
0,95 fest
Spektralbereich
8 bis 14µm
Abstand : Messfleck Ø
2 : 1
15 : 1
30 : 1
close
focus
Stromversorgung
24VDC (max. 28VDC)
Min. Sensorspannung
6V DC
Maximale Bürde
900Ω (4 ... 20 mA -Ausgang)
Gehäusematerial
Edelstahl
Abmessungen
Ø18mm x 103mm
Montage
Gewinde M16 x 1
Gewicht mit Kabel
95 g
Kabellänge
1m
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur
0 bis 70°C
Feuchtebereich
95% rel. Feuchte, nicht kondensierend
Ausgangsimpedanz
56Ω (Spannungs-/Thermoelement-
Ausgang)
Abmessungen
Ø18mm x 103 mm
Berührungsloser kompakter Temperatursensor
• Temperaturmessbereich: -20°C bis 500°C
• Ausgänge:
4 ... 20 mA -Ausgang (2-Leiter) oder
4-Leiter mit dem zusätzlichen
Spannungs-/Thermoelement-Ausgang
• Emissionsfaktor 0,95 (fest)
• Schnelle Ansprechzeit, sehr robust, einfache Installation
• Messfleck: 2 : 1, 15 : 1, 30 : 1 oder close focus
• Edelstahlgehäuse, versiegelt bis IP65
• Optionaler Wasserkühlmantel mit Luftspülaufsatz
IRC-PC PyroCouple
Infrarot-Temperatur-Messgerät
Messfleck 2 : 1
15 : 1
30 : 1
Abstand Sensor-Messobjekt (mm)
Abstand: Messfleck Ø
Messfleck-
Durchmesser
(mm)
Abstand: Messfleck Ø
IRC-PC21
Abstand Sensor-Messobjekt (mm)
IRC-PC151
Abstand Sensor-Messobjekt (mm)
IRC-PC301
Abstand: Messfleck Ø
Messfleck close focus
Abstand Sensor-Messobjekt (mm)
IRC-PCCF
Abstand: Messfleck Ø


Similar Part No. - IRC-PC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ASM GmbH
IRC-PC151 ASM-SENSOR-IRC-PC151 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
IRC-PC21 ASM-SENSOR-IRC-PC21 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
IRC-PC301 ASM-SENSOR-IRC-PC301 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
IRC-PCM151HT-X ASM-SENSOR-IRC-PCM151HT-X Datasheet
272Kb / 2P
Miniatur-IR-Temperatursensoren mit abgesetzter Elektronik
IRC-PCM151LT-X ASM-SENSOR-IRC-PCM151LT-X Datasheet
272Kb / 2P
Miniatur-IR-Temperatursensoren mit abgesetzter Elektronik
More results

Similar Description - IRC-PC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ASM GmbH
IRC-PC21 ASM-SENSOR-IRC-PC21 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
3570 ASM-SENSOR-3570 Datasheet
1Mb / 8P
High-Speed-Messung und Frequenzsweep- Modus in einem kompakten Messger채t
CS ASM-SENSOR-CS Datasheet
372Kb / 2P
nfrarot-Temperatur-Messger채te
IRC-PB ASM-SENSOR-IRC-PB Datasheet
361Kb / 3P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
IRC-PE ASM-SENSOR-IRC-PE Datasheet
316Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채t
IRC-PU2.2 ASM-SENSOR-IRC-PU2.2 Datasheet
294Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
PM-MA-301-CT-BRT ASM-SENSOR-PM-MA-301-CT-BRT Datasheet
483Kb / 4P
Miniatur-Infrarot-Temperatur-Messger채t
PT-S80 ASM-SENSOR-PT-S80 Datasheet
79Kb / 1P
Kompakt-Infrarot-Messger채t
BA ASM-SENSOR-BA Datasheet
695Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
BF-30-I-A ASM-SENSOR-BF-30-I-A Datasheet
264Kb / 1P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com