Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PD-ADC Datasheet(PDF) 4 Page - ASM GmbH

Part # PD-ADC
Description  Digitale Prozessanzeige f체r analoge Sensoren
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

PD-ADC Datasheet(HTML) 4 Page - ASM GmbH

  PD-ADC Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH PD-ADC Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
PRODIS
®
PD-ADC
DB-PD-ADC-D-2016-12
1.0.1 | © ASM GmbH
4/10
www.asm-sensor.de
Tel. +49 8123 986-0
PRODIS-ADC
Digitale Prozessanzeige für Positions-
sensoren mit analoger Schnittstelle
•
Spannung (z.B. 0 … 10 V)
Strom (z.B. 4 … 20 mA)
Spannungsteiler (Potentiometer)
•
Sensorversorgung integriert
•
6-stellige LED-Anzeige
•
RS-232-Schnittstelle
Beschreibung und Technische Daten
PRODIS
®-ADC zeigt in Verbindung mit analogen Positionssensoren Winkel und Wege an. Ein hochauflösender Analog-
Digital-Wandler verarbeitet die Signale von Sensoren mit Spannungs- oder Stromausgang. Zur Darstellung innerhalb
vorgegebener Anfangs-/Endwerte oder in Maßeinheiten wie Inch, mm oder Grad ist die Anzeige frei skalierbar. Mit zwei
Steuereingängen können weitere Funktionen wie Tarierfunktion oder Programmiersperre aktiviert werden.
Die Betriebsspannung der Sensoren wird von PRODIS
®-ADC geliefert. Über vier Taster werden die Parameter zur
Signalauswertung, zur Skalierung und zur Schaltfunktion eingestellt. Optional sind 4 Schaltfunktionen (NPN, Open-
Kollektor) erhältlich. Zwei davon sind zusätzlich als Relaisausgang ausgeführt.
Technische Daten
Anzeige
6-stellig, 7-Segment-LED, Höhe 14 mm, Dezimalpunkt festlegbar
Messrate
1 ... 25/s, einstellbar
Messgenauigkeit
±0,05 % vom Messbereich
Betriebsspannung/
Stromaufnahme
24 V DC ±10%/150 mA, Restwelligkeit 1%SS;
85-250 V AC, 50-60 Hz/180 mA max.
Sensorversorgung
24 V DC/300 mA / Spannungsteiler 5 V, 10 mA
Eingang
Je zwei Kanäle:
Spannung: 0 ... 10 V; 0,5 … 4,5 V, 0,5 … 10 V, max. 24V,
Strom: 0...20 mA 3 Leiter; 4 … 20 mA 2 Leiter/3 Leiter
Spannungsteiler Rmin=500Ω, 0 … 5 V
Bürde 100
Ω, Imax<30 mA
Auswahl eines Eingangs oder der Differenz zweier Eingänge durch
Programmierung.
Steuereingänge
2 Steuereingänge 24 V, aktiv low
Schaltausgänge (optional)
Relais: 250 V AC/5 A, 30 V DC/5 A
NPN: 24 V max./50 mA gegen GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com