Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DSOX2COMP Datasheet(PDF) 20 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX2COMP
Description  Infi niiVision 2000 X-Series
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX2COMP Datasheet(HTML) 20 Page - Keysight Technologies

Back Button DSOX2COMP Datasheet HTML 15Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 16Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 17Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 18Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 19Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 20Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 21Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 22Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 23Page - Keysight Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 23 page
background image
연결
표준 포트
후면판에 있는 1개의 USB 2.0 고속 디바이스 포트
전면판 및 후면판에 있는 2개의 USB 2.0 고속 호스트 포트
메모리 디바이스 및 프린터 지원
포트 옵션
GPIB, LAN, WVGA 비디오 출력
일반 및 환경 특성
전력 라인 소비
100 watts
전압범위
100-120 V, 50/60/400 Hz; 100-240 V, 50/60 Hz ±10% 자동범위
온도
작동 : 0 ~ +55
°C
비작동 : –30 ~ +71
°C
습도
작동 : 최대 80% RH (+40
°C 이하에서), 최대 45% RH (최대 +50 °C에서)
비작동 : 최대 95% RH (최대 40
°C에서), 최대 45% RH (최대 50 °C에서)
고도
작동 : 최대 4,000 m, 비작동 : 15,300 m
전자기 호환성
EMC 지침 (2004/108/EC)준수, IEC 61326-1:2005/EN 준수 또는 능가
61326-1:2006 그룹 1 Class A 필수
CISPR 11/EN 55011
IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2
IEC 61000-4-3/EN 61000-4-3
IEC 61000-4-4/EN 61000-4-4
IEC 61000-4-5/EN 61000-4-5
IEC 61000-4-6/EN 61000-4-6
IEC 61000-4-11/EN 61000-4-11
캐나다 : ICES-001:2004
호주/뉴질랜드 : AS/NZS
안전
UL61010-1 2nd 판, CAN/CSA22.2 No. 61010-1-04
치수
381 mm (15 in) W x 204 mm (8 in) H x 142 mm (5.6 in) D
무게
기본 : 3.9 kg (8.5 lbs), 선적 시 : 4.1 kg (9.0 lbs)
비휘발성 스토리지
참조 파형 디스플레이
2개의 내부 파형 또는 USB 드라이브
파형 스토리지
셋업, .bmp, .png, .csv, ASCII, XY, 참조 파형, .alb, .bin, 리스터, 마스크
최대 USB 플래시 드라이브 크기
업계 표준 플래시 드라이브를 지원
USB 플래시 드라이브 없이 셋업
10개의 내부 셋업
USB 플래시 드라이브를 사용해 셋업
USB 드라이브 크기에 의해 제한됨
InfiniiVision X-시리즈 물리적 특성
오실로스코프 표준 제공
표준 5년 워런티*(일련번호가 부여되지 않은 액세서리의 경우 90일)
표준 보안 삭제
표준 프로브
N2862B 150 MHz 10:1 패시브 프로브
70 MHz 및 100 MHz 모델의 경우 채널당 기본 1개
N2863B 300 MHz 10:1 패시브 프로브
200 MHz 모델의 경우 채널당 기본 1개
N6459-60001 8채널 로직 프로브 및 액세서리 키트
MSO 모델에서 기본 제공 또는 DSOX2MSO 업그레이드와 함께 기본 제공
도움말 언어 지원 : 영어, 일본어, 중국어 간체, 중국어 번체, 한국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어 및 이탈리아어, 교정 인증서, 설명서 CD
인터페이스 언어 지원 GUI 메뉴 : 일본어, 중국어 간체, 중국어 번체, 한국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어, 태국어, 폴란드어 및 이탈리아어
전원 코드 현지화
* 2013년 1월 1일 이후의 모든 주문에 적용됩니다.
MET/CAL 절차에 대해 알아보려면 아래의 Cal Labs Solutions 링크를 클릭하십시오.
http://www.callabsolutions.com/products/Keysight/
이러한 절차는 고객에게 무료로 제공됩니다.
20 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com