Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAC9SM Datasheet(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH

Part # LAC9SM
Description  SMD ceramic package with silicon resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAC9SM Datasheet(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAC9SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LAC9SM Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
Released
LA C9SM, LY C9SM
2010-03-08
13
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
OHA00539
OSRAM
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
3
F
lo
o
r
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
v
a
p
o
r-
p
h
a
s
e
re
fl
o
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
c
e
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
c
o
n
d
it
io
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
is
id
e
n
ti
c
a
l
w
it
h
d
a
te
c
o
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if
:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
ti
m
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
ti
m
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
h
is
b
ag
co
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
210
0219
98
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
ois
ture
Level
3
Floor
tim
e
16
8
H
ours
M
oisture
Leve
l 6
F
loor
tim
e
6
Hou
rs
a)
H
um
idity
Indicator
Card
is
>
10
%
wh
en
rea
d
at
23
˚C
±
5
˚C
, or
reflo
w,
vapor-ph
ase
re
flow,
or
equivalen
t processing
(pe
ak
packa
ge
2.
After
this
b
ag
is
op
en
ed,
devices
that
w
ill
b
e
subjected
to
infrare
d
1.
S
helf
life
in
sealed
bag:
2
4
m
onths
at
<
40
˚C
an
d
<
90%
relative
hum
idity
(R
H
).
M
oistu
re
Level
5a
at
fact
ory
conditions
of
(if
bl
an
k,
se
al
date
is
id
entical
with
date
code
).
a)
M
ounted
within
b)
Stored
at
body
tem
p.
3
. D
evices
requ
ire
b
aking,
before
m
ounting,
if:
B
ag
seal
date
M
ois
ture
Level
1
Moisture
Level
2
M
ois
ture
Lev
el
2a
4.
If
ba
ki
ng
is
required
,
b)
2a
or
2b
is
not
m
et.
D
ate
and
tim
e
opene
d:
reference
IPC
/JED
E
C
J-S
TD-03
3
for
ba
ke
procedure.
F
loo
r tim
e
see
below
If
blank,
se
e
bar
co
de
label
F
loor
tim
e
>
1
Year
F
loo
r tim
e
1
Ye
ar
Floor
time
4
We
eks
1
0%
R
H.
_
<
M
oisture
Level
4
Moisture
Level
5
˚C).
OPT
O
S
EMICO
NDU
CTORS
M
OISTURE
SE
NSIT
IVE
This
bag
contains
C
A
U
T
IO
N
F
loor
tim
e
72
H
ours
Floor
tim
e
48
Hou
rs
F
loor
tim
e
24
H
ours
30
˚C/6
0%
RH.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com