Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LDCP7P Datasheet(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH

Part # LDCP7P
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LDCP7P Datasheet(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH

Back Button LDCP7P Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LDCP7P Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LDCP7P Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LDCP7P Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LDCP7P Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LDCP7P Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LDCP7P Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LDCP7P Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LDCP7P Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LD CP7P, LT CP7P
2010-09-09
17
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Ungeöffnete LED Verpackungen sollen bei einer
Temperatur unter 30°C und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 90% aufbewahrt werden. Die LED sollen
innerhalb eines Jahres vebaut werden.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Unopened LED package should be kept at 30°C or less and 90% RH or less. The LED should be used within
one year.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200
±5 (7,874 ±0,1968)
200
±5 (7,874 ±0,1968)
30
±5 (1,1811 ±0,1968)
OHA00539
OSRAM
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
3
F
lo
o
r
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
v
a
p
o
r-
p
h
a
s
e
re
fl
o
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
c
e
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
c
o
n
d
it
io
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
is
id
e
n
ti
c
a
l
w
it
h
d
a
te
c
o
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if
:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
ti
m
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
ti
m
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
h
is
b
ag
co
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
210021
998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
Moisture
Level
3
Floor
tim
e
16
8
H
ours
Moi
sture
Leve
l 6
Floor
time
6
Hours
a)
Hum
idity
Ind
ica
tor
Card
is
>
10
%
whe
n
rea
d
at
23
˚C
±
5
˚C
, or
reflo
w,
vapor-ph
ase
reflow,
or
equivalen
t p
rocessing
(peak
packa
ge
2.
After
t
hi
s
bag
i
s
open
ed,
d
evices
th
at
w
ill
b
e
subjected
to
infrared
1.
S
he
lf
life
in
s
ealed
bag:
2
4
months
at
<
40
˚C
an
d
<
90%
relative
hum
idity
(RH).
M
oi
sture
Level
5a
a
t fac
tory
conditions
of
(i
f b
lank,
se
al
date
is
id
entical
with
date
code
).
a)
Mounted
within
b)
Stored
at
b
ody
te
mp.
3.
Dev
ic
es
requ
ire
baking,
before
mounting,
if:
Bag
seal
date
M
oisture
Level
1
M
oisture
Level
2
M
oistu
re
Leve
l 2a
4.
If
ba
king
is
requ
ired
,
b)
2a
or
2
b
is
no
t m
et.
Date
and
tim
e
opened:
refe
rence
IPC
/JED
EC
J-ST
D-033
for
ba
ke
procedure.
F
loo
r tim
e
see
below
If
blank,
se
e
bar
co
de
label
Floo
r time
>
1
Year
F
loo
r tim
e
1
Year
Floor
time
4
We
eks
1
0%
R
H.
_
<
M
oisture
Level
4
Moisture
Level
5
˚C).
OPT
O
SEMICO
NDUCTORS
MO
ISTUR
E
SE
NSIT
IV
E
This
bag
c
ontains
C
A
U
T
IO
N
Fl
oo
r tim
e
72
Hours
F
loor
time
48
Hours
Fl
oo
r time
2
4
H
ours
30
˚C/60%
RH
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com