Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LBW5AM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LBW5AM
Description  white SMD package, clear silicone lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBW5AM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LBW5AM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBW5AM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBW5AM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBW5AM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBW5AM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBW5AM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBW5AM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBW5AM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBW5AM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
LD W5AM, LB W5AM, LT W5AM
Golden DRAGON Plus
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2010-08-26
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, klare
Silikonlinse
• Typischer Lichtfluss: 453 mW (tief blau);
28 lm (blau); 93 lm (true green) bei 350 mA und
bis zu 995 mW (tief blau);
55 lm (blau); 168 lm (true green) bei 1 A
• Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
• Wellenlänge: 455 nm (tief blau),
467 nm (blau), 528 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: 170°
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 54 % (tief blau),
35 lm/W (blau), 136 lm/W (true green) bei
100 mA
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge, Strahlungsleistung
• Verarbeitungsmethode: für
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
oder 1200/Rolle, ø330 mm (auf Anfrage)
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 15
Anwendungen
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Gebäudebeleuchtung: Fassadenbeleuchtung,
Treppenbeleuchtung
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
•RGB-Fluter
• Wandfluter
• Blitz- und Warnleuchten
Features
• package: white SMD package, clear silicone
lens
• typical Luminous Flux: 453 mW (deep blue);
28 lm (blue); 93 lm (true green) at 350 mA and
up to 995 mW (deep blue);
55 lm (blue); 168 lm (true green) at 1 A
• feature of the device: high efficient lightsource
at low space
• wavelength: 455 nm (deep blue),
467 nm (blue), 528 nm (true green)
• viewing angle: 170°
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 54 % (tief blau),
35 lm/W (blau), 136 lm/W (true green) at
100 mA
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength, radiant power
• assembly methods: suitable for
SMT assembly methods
• soldering methods: Reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24-mm tape with 200/reel, ø180 mm or
1200/reel, ø330 mm (on request)
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 15
Applications
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• architectural lighting: facade lighting, stairway
lighting
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• RGB floodlights
• wall washes
• beacons and warning lights


Similar Part No. - LBW5AM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBW5AM OSRAM-LBW5AM Datasheet
316Kb / 21P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
More results

Similar Description - LBW5AM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRG5AP OSRAM-LRG5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LRW5AM OSRAM-LRW5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LCWW5AM OSRAM-LCWW5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LD-W5AM OSRAM-LD-W5AM Datasheet
404Kb / 22P
white SMD package, clear silicone lens
LR-W5AM OSRAM-LR-W5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LR-G5AP OSRAM-LR-G5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LV-W5AM OSRAM-LV-W5AM Datasheet
906Kb / 20P
white SMD package with clear silicone lens
LA-G5AP OSRAM-LA-G5AP Datasheet
915Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LW-W5AM OSRAM-LW-W5AM Datasheet
568Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCW-W5AM OSRAM-LCW-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com