Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LECWE2B Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LECWE2B
Description  OSTAR짰 - Lighting
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECWE2B Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LECWE2B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LECWE2B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LECWE2B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LECWE2B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LECWE2B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LECWE2B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LECWE2B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LECWE2B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LECWE2B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2009-08-06
2
LE CW E2B
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 8 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z. B. LE CW E2B-MZPY-ORPU bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
MZ, NX, NY, NZ, PX oder PY enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LE CW E2B-MZPY-ORPU bedeutet, dass in
einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen -OR bis -PU enthalten ist (siehe Seite 2 für nähere
Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 8
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E. g. LE CW E2B-MZPY-ORPU means that only one group MZ, NX, NY, NZ, PX or PY will be shippable
for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped in any one packing unit . E.g. LE CW E2B-MZPY-ORPU means
that only 1 chromaticity coordinate group -OR to -PU will be shippable (see page 2 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable..
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farbtemperatur
3) Seite 18
color
temperature
3) page 18
Lichtstrom
1) Seite 18
Luminous Flux
1) page 18
I
F = 700 mA
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 18
Luminous
Intensity
2) page 18
I
F = 700 mA
Ι
V (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LE CW E2B-MXNZ-URVU
2700 K
180 ... 450
90 (typ.)
Q65110A7852
LE CW E2B-MYNZ-SRTU
3000 K
210 ... 450
100 (typ.)
Q65110A7853
LE CW E2B-MYPX-QRRU
3500 K
210 ... 520
110 (typ.)
Q65110A7854
LE CW E2B-MZPY-ORPU
4000 K
240 ... 610
120 (typ.)
Q65110A7856
LE CW E2B-MZPY-MRNU
4500 K
240 ... 610
130 (typ.)
Q65110A7855



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com