Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH4512 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4512
Description  Spectral match with silicon photodetectors
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4512 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4512 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4512 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4512 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4512 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4512 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4512 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4512 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4512 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4512 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
2011-03-14
1
2011-03-14
GaAs Infrared Emitter
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
Version 1.0
SFH 4512
Features:
Besondere Merkmale:
• Very highly efficient GaAs-LED
• GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• 5mm plastic package
• 5mm Kunststoffgehäuse
• Peak Wavelength 950nm
• Peakwellenlänge 950nm
• Spectral match with silicon photodetectors
• Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger
• High radiant intensity
• Hohe Strahlstärke
• High reliability
• Hohe Zuverlässigkeit
Applications
Anwendungen
• IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape
recorders, dimmers
• IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und
Videogeräten, Lichtdimmern
•Sensor technology
• Sensorik
• Discrete interrupters
• Diskrete Lichtschranken
• Remote control
• Gerätefernsteuerung
• Smoke detectors
• Rauchmelder
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


Similar Part No. - SFH4512

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH4510 SIEMENS-SFH4510 Datasheet
58Kb / 6P
GaAs-IR-Lumineszenzdioden 950 nm GaAs Infrared Emitters 950 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4510 OSRAM-SFH4510 Datasheet
77Kb / 7P
GaAs Infrared Emitters (950 nm) in SMR짰 Package
SFH4510 OSRAM-SFH4510_02 Datasheet
77Kb / 7P
GaAs Infrared Emitters (950 nm) in SMR짰 Package
SFH4511 OSRAM-SFH4511 Datasheet
228Kb / 8P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH4515 SIEMENS-SFH4515 Datasheet
58Kb / 6P
GaAs-IR-Lumineszenzdioden 950 nm GaAs Infrared Emitters 950 nm
More results

Similar Description - SFH4512

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PerkinElmer Optoelectro...
C30807 PERKINELMER-C30807 Datasheet
140Kb / 5P
N-Type Silicon PIN Photodetectors
logo
Siemens Semiconductor G...
BPW21 SIEMENS-BPW21 Datasheet
138Kb / 4P
Silicon Photodiode for the visible spectral range
logo
Hamamatsu Corporation
G4176 HAMAMATSU-G4176 Datasheet
117Kb / 4P
ULTRAFAST MSM PHOTODETECTORS
logo
List of Unclassifed Man...
OSD1-E ETC1-OSD1-E Datasheet
138Kb / 2P
Silicon Photodetectors
OSD100-E ETC1-OSD100-E Datasheet
934Kb / 2P
SILICON PHOTODETECTORS
logo
Advanced Photonix, Inc.
SD004-11-41-211 ADVANCEDPHOTONIX-SD004-11-41-211 Datasheet
137Kb / 1P
InGaAs Photodetectors
SD008-11-41-211 ADVANCEDPHOTONIX-SD008-11-41-211 Datasheet
69Kb / 1P
InGaAs Photodetectors
SD012-11-41-211 ADVANCEDPHOTONIX-SD012-11-41-211 Datasheet
96Kb / 1P
InGaAs Photodetectors
SD060-11-41-211 ADVANCEDPHOTONIX-SD060-11-41-211 Datasheet
113Kb / 1P
InGaAs Photodetectors
logo
OSRAM GmbH
BPW21 OSRAM-BPW21 Datasheet
469Kb / 8P
Silicon Photodiode for the Visible Spectral Range
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com