Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSGA671 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LSGA671
Description  white SMT package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSGA671 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSGA671 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSGA671 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSGA671 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSGA671 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSGA671 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSGA671 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSGA671 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSGA671 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSGA671 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2009-01-12
2
LSG A671
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LSG A671-JL-1+KM-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen J, K oder L für super-red enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LSG A671-JL-1+KM-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group per color will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups
per color on each reel). E.g. LSG A671-JL-1+KM-1 means that only one group J, K or L for super-red will be
shippable for any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LSG A671-JL-1+KM-1 means that the device will be shiped within the
specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous Intensity
1) page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
super-red
green
LSG A671
super-red / green
4.5 ... 18.0
7.1 ... 28.0
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LSG A671-JL-1+KM-1
Q65110A2431



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com