Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWG5GP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWG5GP
Description  white PLCC-4 package, clear silicone resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWG5GP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUWG5GP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWG5GP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2012-04-12
2
LUW G5GP
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW G5GP-GXHY-5C8E bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen GX,
GY, HX oder HY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW G5GP-GXHY-5C8E bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5C bis -8E enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LUW G5GP-GXHY-5C8E means that only one group GX, GY, HX or HY will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. LUW G5GP-GXHY-5C8E means that only 1
chromaticity coordinate group -5C to -8E will be shippable.
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 18
Luminous flux
1) page 18
I
F = 100 mA
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 18
Luminous
Intensity
2) page 18
I
F = 100 mA
Ι
V (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LUW G5GP-GXHY-5C8E
LUW G5GP-GXHY-5F8G
ultra white
18.0 ... 39.0
18.0 ... 39.0
7.6 (typ.)
7.6 (typ.)
Q65110A9093
Q65110A9091



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com