Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CUWY3SH.B1 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # CUWY3SH.B1
Description  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CUWY3SH.B1 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  CUWY3SH.B1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH CUWY3SH.B1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH CUWY3SH.B1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH CUWY3SH.B1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH CUWY3SH.B1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH CUWY3SH.B1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH CUWY3SH.B1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH CUWY3SH.B1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH CUWY3SH.B1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2013-11-22
2
DRAFT – For Reference only.
Subject to change.
Draft Version 0.7
CUW Y3SH.B1
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1)Seite 22
Bestellnummer
IF = 20 mA
V [mlm]
CUW Y3SH.B1-8D7E-E4I6-1
6300 ... 10000
Q65111A2865
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. CUW Y3SH.B1-8D7E-E4I6-1 means that only one group 5E, 6E, 7E, 8D
will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. CUW Y3SH.B1-8D7E-E4I6-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. CUW Y3SH.B1-8D7E-E4I6-1 means that only one forward voltage group 22,42,62,Z2 will be shippable. In order to ensure availability, single
forward voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. CUW Y3SH.B1-8D7E-E4I6-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5E, 6E, 7E, 8D enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. CUW Y3SH.B1-8D7E-E4I6-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). CUW
Y3SH.B1-8D7E-E4I6-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. CUW Y3SH.B1-8D7E-E4I6-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 22,42,62,Z2 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com