Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCWCQ7P.PC Datasheet(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWCQ7P.PC
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWCQ7P.PC Datasheet(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWCQ7P.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWCQ7P.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWCQ7P.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWCQ7P.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWCQ7P.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWCQ7P.PC Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWCQ7P.PC Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCWCQ7P.PC Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCWCQ7P.PC Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
Released
LCW CQ7P.PC
2011-03-23
9
Durchlassspannungsgruppen
6) Seite 21
Forward Voltage Groups
6) page 21
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward voltage
Einheit
Unit
min.
max.
3
2.75
3.0
V
4
3.0
3.25
V
5
3.25
3.5
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstrom
1) Seite 21
Luminous Flux
1) page 21
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 21
Luminous Intensity
2) page 21
I
V (cd)
KS
KT
KU
LP
LQ
89.2 ...
97.0
97.0 ... 104.2
104.2 ... 112.0
112.0 ... 121.0
121.0 ... 130.0
52.0 (typ.)
56.0 (typ.)
61.0 (typ.)
66.0 (typ.)
70.0 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur
wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: KT-5L-3
Example: KT-5L-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
KT
5L
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com