Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSA679 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSA679
Description  white SMT package, colorless clear
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSA679 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSA679 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSA679 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSA679 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSA679 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSA679 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSA679 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSA679 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSA679 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSA679 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS A679, LY A679, LG A679
LC SIDELED
®
Low Current LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LG_LS_LYA679abgekündigtnachOS-PD-2006-009-
werden durch LG_LS_LY A67K ersetzt werden.
LG_LS_LYA679obsoleteacc.to OS-PD-2006-009-
will be replaced by LG_LS_LY A67K.
2006-10-04
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung
parallel zur Platine, deshalb ideal zur
Einkopplung in Lichtleiter
• Wellenlänge: 628 nm (super-rot),
587 nm (gelb), 570 nm (grün)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: GaAsP
• optischer Wirkungsgrad: 2 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
Anwendungen
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Einkopplung in Lichtleiter
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
Features
• package: white SMT package, colorless clear
• feature of the device: radiation direction
parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in
light guides
• wavelength: 628 nm (super-red),
587 nm (yellow), 570 nm (green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: GaAsP
• optical efficiency: 2 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
Applications
• optical indicators
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• coupling into light guide
• interior automotive lighting. (e.g. dashboard
backlighting, etc.)


Similar Part No. - LSA679

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LSA679 SIEMENS-LSA679 Datasheet
57Kb / 7P
LC SIDELED Low Current LED
LSA679-CO SIEMENS-LSA679-CO Datasheet
57Kb / 7P
LC SIDELED Low Current LED
More results

Similar Description - LSA679

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
CHDELSS1.22-S1T2-1 OSRAM-CHDELSS1.22-S1T2-1 Datasheet
630Kb / 22P
white SMT package, colorless clear
CTDELSS1.12-AABA-36-44G4 OSRAM-CTDELSS1.12-AABA-36-44G4 Datasheet
646Kb / 22P
white SMT package, colorless clear
LAG6SP-DAFA-24-1 OSRAM-LAG6SP-DAFA-24-1 Datasheet
623Kb / 21P
white SMT package, colorless clear
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LA-M676 OSRAM-LA-M676 Datasheet
505Kb / 20P
white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LB-M47C OSRAM-LB-M47C Datasheet
415Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LB-Y8SG OSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LG-Y876 OSRAM-LG-Y876 Datasheet
962Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LS-A679 OSRAM-LS-A679 Datasheet
278Kb / 15P
white SMT package, colorless clear
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com