Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSL89K Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSL89K
Description  SMT package SCD 80, colorless diffused resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSL89K Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSL89K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSL89K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSL89K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSL89K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSL89K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSL89K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSL89K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSL89K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSL89K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS L89K, LO L89K, LY L89K
SmartLED
®
Hyper-Bright Low Current LED
Abgekündigt nach OS-PD-2005-003
Obsolete acc. to OS-PD-2005-003
Vorläufige Daten - Preliminary Data
2005-03-02
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMT Gehäuse SCD 80, farbloser
diffuser Verguss
• Besonderheit des Bauteils: kleinste Bauform
1,7 mm x 0,8 mm x 0,65 mm (LxBxH)
• Wellenlänge: 630 nm (super-rot),
606 nm (orange), 587 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: extrem breite
Abstrahlcharakteristik (160°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 6 lm/W (gelb)
5 lm/W (super-rot), 9 lm/W (orange)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 5000/Rolle bzw.
10000/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Informationsanzeigen im Innenbereich
(z. B. im Laufschriftanzeigen)
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung)
• Markierungsbeleuchtung
Features
• package: SMT package SCD 80, colorless
diffused resin
• feature of the device: smallest package
1.7 mm x 0.8 mm x 0.65 mm (LxWxH)
• wavelength: 630 nm (super-red),
606 nm (orange), 587 nm (yellow)
• viewing angle: extremely wide (160°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 6 lm/W (yellow)
5 lm/W (super-red), 9 lm/W (orange)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 5000/reel resp.
10000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• indoor displays (e.g. light writing displays)
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising)
• interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
• marker lights


Similar Part No. - LSL89K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
GOOD-ARK Electronics
LSL12 GOOD-ARK-LSL12 Datasheet
222Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 20~100V Forward Current 1A
LSL210T GOOD-ARK-LSL210T Datasheet
370Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier
LSL22 GOOD-ARK-LSL22 Datasheet
379Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier
LSL23 GOOD-ARK-LSL23 Datasheet
379Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier
LSL24 GOOD-ARK-LSL24 Datasheet
379Kb / 4P
Surface Mount Schottky Rectifier
More results

Similar Description - LSL89K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LHR974-LP-1 OSRAM-LHR974-LP-1 Datasheet
394Kb / 20P
SMT package 0805, colorless diffused resin
LB-Q39E OSRAM-LB-Q39E Datasheet
1Mb / 21P
SMT package 0603, colorless diffused resin
LG-L29K OSRAM-LG-L29K Datasheet
423Kb / 20P
SMT package 0603, colorless diffused resin
LO-L296 OSRAM-LO-L296 Datasheet
393Kb / 20P
SMT package 0603, colorless diffused resin
LS-L296 OSRAM-LS-L296 Datasheet
388Kb / 20P
SMT package 0603, colorless diffused resin
LT-QH9G OSRAM-LT-QH9G Datasheet
730Kb / 21P
SMT package 0402, colorless diffused resin
LB-V19G OSRAM-LB-V19G Datasheet
569Kb / 15P
SMT package, colorless diffused resin
LB-V193 OSRAM-LB-V193 Datasheet
564Kb / 14P
SMT package, colorless diffused resin
LG-V196 OSRAM-LG-V196 Datasheet
572Kb / 14P
SMT package, colorless diffused resin
LS-L89K OSRAM-LS-L89K Datasheet
621Kb / 15P
SMT package SCD 80, colorless diffused resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com