Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LST656 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LST656
Description  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LST656 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LST656 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LST656 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LST656 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LST656 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LST656 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LST656 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LST656 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LST656 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LST656 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2007-06-06
2
LS T656, LY T656
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LY T656-T1U2-26
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen T1, T2, U1 oder U2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY T656-T1U2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4,
-5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). LS T656-S1T2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf
Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LY T656-T1U2-26 means
that only one group T1, T2, U1 or U2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LY T656-T1U2-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 5 for
explanation). LS T656-S1T2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Informarion
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1) page 16
IF = 20 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous
Flux
2) page 16
IF = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS T656-S1T2-1
super-red
180 …
450
380 (typ.)
Q65110A4444
LY T656-T1U2-26
yellow
280 …
710
590 (typ.)
Q65110A4441



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com