Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LUWC9EN Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWC9EN
Description  SMD ceramic package with diffused silicone resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWC9EN Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUWC9EN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWC9EN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWC9EN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWC9EN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWC9EN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWC9EN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWC9EN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWC9EN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWC9EN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2010-12-08
2
Released
LUW C9EN
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW C9EN-N4N6-EG bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen N4, N5
oder N6 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW C9EN-N4N6-EG bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen
-E, -F oder -G enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LUW C9EN-N4N6-EG means that only one group N4, N5 or N6 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW C9EN-N4N6-EG means that only 1
chromaticity coordinate group -E, -F or -G will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 18
Luminous
Flux
1) page 18
I
F = 500 mA
Φ
V(lm)
Lichtstärke
2) Seite 18
Luminous
Intensity
2) page 18
I
F = 500 mA
I
V (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LUW C9EN-N4N6-EG
white
75.0 ... 105.0
28 (typ.)
Q65110A9846



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com