Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GW-T3LSF1.EM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GW-T3LSF1.EM
Description  Chip-on-Board
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GW-T3LSF1.EM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GW-T3LSF1.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GW-T3LSF1.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GW-T3LSF1.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GW-T3LSF1.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GW-T3LSF1.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GW-T3LSF1.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GW-T3LSF1.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GW-T3LSF1.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GW-T3LSF1.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2016-07-19
2
Version 1.4
GW T3LSF1.EM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 17
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 17
Bestellnummer
I
F
V [lm]
GW T3LSF1.EM-LQLS-22S5-1
2200
121 ... 150
Q65111A9985
GW T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1
2400
121 ... 150
Q65111A8559
GW T3LSF1.EM-LQLS-27S5-1
2700
121 ... 150
Q65111A8560
GW T3LSF1.EM-LQLS-30S5-1
3000
121 ... 150
Q65111A8561
GW T3LSF1.EM-LRLT-35S5-1
3500
130 ... 164
Q65111A8562
GW T3LSF1.EM-LRLT-40S5-1
4000
130 ... 164
Q65111A8563
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1
means that only one group LQ, LR, LS will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on
any
packing
unit.
E.
g.
GW
T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1
means
that
only
one
forward
voltage
group
1H,1J,1K,1L,1M,1N,1P,1Q,1R,1S will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen LQ, LR, LS enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
1H,1J,1K,1L,1M,1N,1P,1Q,1R,1S enthalten (siehe Seite 5).
T = 25 °C
[K]
Φ
= 1
0 mA
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com