Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LB-CP7P Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-CP7P
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-CP7P Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LB-CP7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-CP7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-CP7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-CP7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-CP7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-CP7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-CP7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-CP7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-CP7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 24 page
background image
2013-06-15
1
2013-06-15
OSLON SSL® 80
Datasheet
Version 1.2
LB CP7P
This ultra-compact 1 W class LED offers a prefocused
radiation pattern making it the ideal choice for spot
lighting applications. Its low thermal resistance allows
this device to be highly efficient even at high driving
currents. Applications demanding long lifetimes are
perfectly addressed with this highly reliable LED.
Diese äußerst kompakte LED der 1-W-Klasse mit
vorfokussierter Abstrahlcharakterisitik ist die ideale
Wahl für Punktstrahler. Der geringe Wärmewiderstand
sorgt selbst bei hohen Strömen für höchste
Lichtausbeute. Diese zuverlässige LED eignet sich
besonders für Applikationen, die eine hohe
Lebenserwartung erfordern.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: SMT ceramic package with silicone
resin and silicone lens
• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
• Technology: ThinGaN
• Technologie: ThinGaN
• Viewing angle at 50 % IV: 80°
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 80°
• Color: 470 nm ( blue )
• Farbe: 470 nm ( blau )
• Luminous Flux: typ. 28 lm
• Lichtstrom: typ. 28 lm
• Luminous efficacy: typ. 25 lm/W
• Lichtausbeute: typ. 25 lm/W
• Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
• Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
Applications
Anwendungen
• Accent and effect lighting
• Akzent- und Effektbeleuchtung
• Architectural lighting
• Architekturbeleuchtung
• Color changing fixtures
• farbveränderliche Lichtquellen
• Shop lighting
• Ladenbeleuchtung
• Stage lighting
• Bühnenbeleuchtung


Similar Part No. - LB-CP7P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LB-CPDP OSRAM-LB-CPDP Datasheet
2Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results

Similar Description - LB-CP7P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GWCS8PM1.EM OSRAM-GWCS8PM1.EM Datasheet
1Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GWCSSRM1.BM OSRAM-GWCSSRM1.BM Datasheet
1Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GF-CS8PM2.24 OSRAM-GF-CS8PM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GF-CSHPM1.24 OSRAM-GF-CSHPM1.24 Datasheet
378Kb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GH-CSSRM2.24 OSRAM-GH-CSSRM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CP7P OSRAM-LA-CP7P Datasheet
884Kb / 20P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LA-CPDP OSRAM-LA-CPDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LD-CQDP OSRAM-LD-CQDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
GW-CSSRM2.PM OSRAM-GW-CSSRM2.PM Datasheet
2Mb / 25P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
LUW-CQ7P OSRAM-LUW-CQ7P Datasheet
1Mb / 26P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com