Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LB-W5AM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-W5AM
Description  white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-W5AM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LB-W5AM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-W5AM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-W5AM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-W5AM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-W5AM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-W5AM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-W5AM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-W5AM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-W5AM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2013-06-19
2
Version 1.1
LB W5AM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1)Seite 20
Bestellnummer
IF = 350 mA
V [lm]
LB W5AM-GZHX-25
24 ... 33
Q65110A9163
LB W5AM-GYHY-25
21 ... 39
Q65110A8620
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LB W5AM-GYHY-25 means that only one group GY, GZ, HX, HY will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LB W5AM-GYHY-25 means that only one wavelength group 2,3,4,5 will be shippable. LB W5AM-GYHY-25 means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page 5In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LB W5AM-GYHY-25 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen GY, GZ, HX, HY enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LB W5AM-GYHY-25 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,4,5
enthalten ist (siehe Seite 5). LB W5AM-GYHY-25 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit
zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com