Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LD-W5AM Datasheet(PDF) 20 Page - OSRAM GmbH

Part # LD-W5AM
Description  white SMD package, clear silicone lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-W5AM Datasheet(HTML) 20 Page - OSRAM GmbH

Back Button LD-W5AM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 22 page
background image
2010-08-26
20
Released
LD W5AM, LB W5AM, LT W5AM
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200
±5 (7,874 ±0,1968±)
200
±5 (7,874 ±0,1968)
30
±5 (1,1811 ±0,1968)
352
±5 (13,858 ±0,1968±)
352
±5 (13,858 ±0,1968)
42
±5 (1,65 ±0,1968)
OHA00539
OSRAM
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
3
F
lo
o
r
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
v
a
p
o
r-
p
h
a
s
e
re
fl
o
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
c
e
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
c
o
n
d
it
io
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
is
id
e
n
ti
c
a
l
w
it
h
d
a
te
c
o
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if
:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
ti
m
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
ti
m
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
h
is
b
ag
co
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
1
0
1
1
210021998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
M
oisture
Level
3
F
loor
tim
e
16
8
H
ours
M
oisture
Leve
l 6
F
loo
r tim
e
6
H
ou
rs
a)
Hum
idity
Indicator
C
ard
is
>
10
%
when
rea
d
at
23
˚C
±
5
˚C,
or
reflo
w
, v
ap
or-phase
reflow
, or
equivalent
processing
(pe
ak
pack
ag
e
2.
A
fter
this
b
ag
is
open
ed,
dev
ice
s
that
w
ill
b
e
subjected
to
infrare
d
1.
S
helf
life
in
sealed
ba
g:
2
4
m
onths
at
<
40
˚C
an
d
<
90%
relative
humidity
(R
H).
M
oistu
re
Lev
el
5a
at
factory
c
onditions
of
(if
b
lank,
se
al
date
is
identical
with
date
code
).
a)
M
ounted
w
ithin
b)
Stored
at
body
temp.
3
. D
evices
requ
ire
bak
ing,
before
mo
unting,
if:
Bag
se
al
date
M
oisture
Level
1
M
ois
tu
re
Level
2
M
oisture
Level
2a
4.
If
baking
is
required
,
b)
2a
o
r 2b
is
no
t met.
Date
and
time
op
ened:
referenc
e
IPC
/JE
DEC
J-S
TD
-03
3
for
b
ake
proce
dure.
Floo
r time
see
below
If
blank
, se
e
bar
co
de
label
F
loor
tim
e
>
1
Year
Floor
t
ime
1
Ye
ar
F
loor
time
4
W
eeks
1
0%
RH.
_
<
M
oisture
Level
4
M
oi
sture
Level
5
˚C).
OPTO
S
EM
ICO
NDU
CTORS
M
OIST
URE
SE
NSITIV
E
T
his
bag
contains
C
A
U
T
IO
N
F
loor
tim
e
72
H
ours
Fl
oo
r time
48
Hou
rs
F
loor
tim
e
24
H
ours
30
˚C/6
0%
RH.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com