Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LR-W5AM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LR-W5AM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LR-W5AM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LR-W5AM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LR-W5AM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LR-W5AM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LR-W5AM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LR-W5AM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LR-W5AM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LR-W5AM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LR-W5AM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LR-W5AM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2009-06-19
2
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LR W5AM, LA W5AM, LY W5AM
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LA W5AM-JXKX-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen JX, JY,
JZ oder KX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA W5AM-JXKX-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LA W5AM-JXKX-24 means that only one group JX, JY, JZ or KX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LA W5AM-JXKX-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 16
Luminous
Flux
1) page 16
IF = 400 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 16
Luminous
Intensity
2) page 16
IF = 400 mA
IV (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LA W5AM-JXKX-24
amber
45.000 ... 82.000
20.000 (typ.)
Q65110A8616
LR W5AM-HZJZ-1
red
39.000 ... 71.000
17.600 (typ.)
Q65110A8618
LY W5AM-HYJY-36
yellow
33.000 ... 61.000
16.000 (typ.)
Q65110A8617
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstrom
1) Seite 16
Luminous Flux
1) page 16
IF = 400 mA
Φ
V (mlm)
Typischer Lichtstrom
2) Seite 16
Typical Luminous Flux
2) page 16
IF = 500 mA
Φ
V (mlm)
LA W5AM-JXKX-24
45.000 ... 82.000
75.600
LR W5AM-HZJZ-1
39.000 ... 71.000
65.500
LY W5AM-HYJY-36
33.000 ... 61.000
54.500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com