Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH-4046 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4046
Description  High Power Infrared Emitter
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4046 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4046 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4046 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4046 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4046 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4046 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4046 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4046 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4046 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-4046 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
2012-12-18
4
Version 1.0
SFH 4046
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(IF = 70 mA, tp = 10 ms)
TCV
-1.3
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
(IF = 70 mA, tp = 10 ms)
TC
0.3
nm / K
Radiant intensity
Strahlstärke
(IF=70 mA, tp=20 ms)
Ie, typ
30
mW/sr
Parameter
Min Irradiance
Max Irradiance
Bezeichnung
Min Bestrahlungsstärke
Max Bestrahlungsstärke
IF= 70 mA, tp= 20 ms
IF= 70 mA, tp= 20 ms
Ee, min [mW/cm²]
Ee, max [mW/cm²]
SFH 4046 -N
2.5
5
SFH 4046 -P
4
8
SFH 4046 -Q
6.3
12.5
Note: Ee measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance ( = 0.1 sr) to the device
surface
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).
Anm: Ee gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm ( = 0.1
sr) zur Bauteiloberfläche
Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com