Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LT-CP7P Datasheet(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH

Part # LT-CP7P
Description  SMT ceramic package with silicon resin with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LT-CP7P Datasheet(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH

Back Button LT-CP7P Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
Released
LT CP7P
2011-010-04
17
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit
Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und
abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer
Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM
mit Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM
mit Erweiterungsfaktor k=3).
5)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
6)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen
Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder
die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
7)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr
ist.
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com