Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GW-CSHPM1.EM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GW-CSHPM1.EM
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GW-CSHPM1.EM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GW-CSHPM1.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GW-CSHPM1.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GW-CSHPM1.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GW-CSHPM1.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GW-CSHPM1.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GW-CSHPM1.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GW-CSHPM1.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GW-CSHPM1.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GW-CSHPM1.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2017-11-09
2
Version 1.6
GW CSHPM1.EM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
IF = 350 mA, TJ =
85 °C
[K]
ΦV [lm]
GW CSHPM1.EM-KULQ-A939-1
2500
104.2 ... 130
Q65112A0492
GW CSHPM1.EM-KULQ-XX59-1
2500
104.2 ... 130
Q65112A0491
GW CSHPM1.EM-LPLR-A838-1
2700
112 ... 140
Q65112A0489
GW CSHPM1.EM-LPLR-XX58-1
2700
112 ... 140
Q65112A0487
GW CSHPM1.EM-LPLR-A737-1
3000
112 ... 140
Q65112A0490
GW CSHPM1.EM-LPLR-XX57-1
3000
112 ... 140
Q65112A0488
GW CSHPM1.EM-LPLR-A636-1
3500
112 ... 140
Q65111A7874
GW CSHPM1.EM-LPLR-XX56-1
3500
112 ... 140
Q65111A7879
GW CSHPM1.EM-LQLS-A535-1
4000
121 ... 150
Q65112A0485
GW CSHPM1.EM-LQLS-XX55-1
4000
121 ... 150
Q65112A0483
GW CSHPM1.EM-LQLS-A434-1
4500
121 ... 150
Q65112A0486
GW CSHPM1.EM-LQLS-XX54-1
4500
121 ... 150
Q65112A0484
GW CSHPM1.EM-LQLS-A333-1
5000
121 ... 150
Q65111A6938
GW CSHPM1.EM-LQLS-XX53-1
5000
121 ... 150
Q65111A7878
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW CSHPM1.EM-KULQ-XX59-1
means that only one group KU, LP, LQ will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW CSHPM1.EM-KULQ-XX59-1 means that only one forward voltage group K2,L1,L2,M1,M2 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW CSHPM1.EM-KULQ-XX59-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KU, LP, LQ enhalten ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
CSHPM1.EM-KULQ-XX59-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
K2,L1,L2,M1,M2 enthalten (siehe Seite 5).
1) page 24
1) Seite 24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com