Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GY-PSLM31.13 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GY-PSLM31.13
Description  white SMT package, colored diffused resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GY-PSLM31.13 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GY-PSLM31.13 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GY-PSLM31.13 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GY-PSLM31.13 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GY-PSLM31.13 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GY-PSLM31.13 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GY-PSLM31.13 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GY-PSLM31.13 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GY-PSLM31.13 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GY-PSLM31.13 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2018-04-16
2
Version 1.1
GY PSLM31.13
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 100 mA
ΦV [lm]
GY PSLM31.13-HQHS-5F5G-L2M2
30.4 ... 39
Q65112A6291
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GY
PSLM31.13-HQHS-5F5G-L2M2 means that only one group HQ, HR, HS will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GY PSLM31.13-HQHS-5F5G-L2M2 means that only one forward voltage group L2,M1,M2 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite
5).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Verpackungseinheit
geliefert.
Z.
B.
GY
PSLM31.13-HQHS-5F5G-L2M2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HQ, HR, HS enhalten
ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GY PSLM31.13-HQHS-5F5G-L2M2 bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L2,M1,M2
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com