Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KW-DPLS31.SB Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # KW-DPLS31.SB
Description  SMD epoxy package, colored silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KW-DPLS31.SB Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KW-DPLS31.SB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 24 page
background image
2016-01-19
1
2016-01-19
SYNIOS E4014
Datasheet
Version 1.1
KW DPLS31.SB
This compact LED device is part of the SYNIOS E4014
family. The LEDs offer an extremely low-profile and
compact design of 4.0 x 1.4 x 0.65 mm, uniform
distribution of light and rugged plastic housing. The
cold white KW DPLS31.SB is perfect for backlighting
LCD displays. In the automotive sector this includes
entertainment & navigation systems; in the industrial
sector white goods, displays for industrial installations
up to slot machines.
Diese kompakte LED ist Teil der SYNIOS E4014
Familie. Die LEDs bieten ein extrem flaches und
kompaktes Design von 4,0 x 1,4 x 0,65 mm,
gleichmäßige Lichtverteilung und ein robustes
Kunststoffgehäuse. Die kaltweiße KW DPLS31.SB ist
perfekt für die Hintergrundbeleuchtung von
LCD-Displays. Im Automobilbereich gehören dazu
Entertainment- und Navigationssysteme; im
industriellen Bereich Anwendungen für weiße Ware,
Displays für industrielle Anlagen bis hin zu
Spielautomaten.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMD epoxy package, colored silicone
resin
•
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse, farbiger
Silikon-Verguss
•
Technology: InGaN on Sapphire
•
Technologie: InGaN on Sapphire
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120° (Lambertian
Emitter)
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120° (Lambertscher
Strahler)
•
Color: Cx = 0.29, Cy = 0.28 acc. to CIE 1931
(white)
•
Farbe: Cx = 0.29, Cy = 0.28 nach CIE 1931 (weiß)
•
Optical efficiency (typ.): 110 lm/W (white)
•
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 110 lm/W (weiß)
•
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
•
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
Applications
Anwendungen
•
LCD Backlighting
•
LCD Beleuchtung
•
Headup Display
•
Headup Display


Similar Part No. - KW-DPLS31.SB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KW-DPLS31.EC OSRAM-KW-DPLS31.EC Datasheet
1Mb / 24P
SMD epoxy package, colored silicone resin
More results

Similar Description - KW-DPLS31.SB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KWDPLS31.EC OSRAM-KWDPLS31.EC Datasheet
1Mb / 24P
SMD epoxy package, colored silicone resin
LCWW5SG OSRAM-LCWW5SG Datasheet
595Kb / 17P
white SMD package, colored diffused silicone resin
LWW5SG OSRAM-LWW5SG Datasheet
306Kb / 17P
white SMD package, colored diffused silicone resin
KW-DCLMS1.PC OSRAM-KW-DCLMS1.PC Datasheet
1Mb / 25P
white SMT package, colored silicone resin
KW-DPLS31.EC OSRAM-KW-DPLS31.EC Datasheet
1Mb / 24P
SMD epoxy package, colored silicone resin
KW-DPLS32.EC OSRAM-KW-DPLS32.EC Datasheet
921Kb / 29P
SMD epoxy package, colored silicone resin
LCW-W5SG OSRAM-LCW-W5SG Datasheet
595Kb / 17P
white SMD package, colored diffused silicone resin
LW-W5SG OSRAM-LW-W5SG Datasheet
306Kb / 17P
white SMD package, colored diffused silicone resin
LUW-JDSH.EC-F OSRAM-LUW-JDSH.EC-F Datasheet
344Kb / 22P
white SMT package, colored silicone resin
LUW-JLSH OSRAM-LUW-JLSH Datasheet
4Mb / 23P
white SMT package, colored silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com