Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LA-E65F Datasheet(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-E65F
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E65F Datasheet(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-E65F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-E65F Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
LA E65F
2003-09-22
13
Fußnoten:
1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von
± 11% ermittelt.
2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur
aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes
überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können.
3) R
thJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm
2 je Pad)
4) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
5) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,05 V ermittelt.
6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt
voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität
dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung
bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit des Patienten in Gefahr ist.
Remarks:
1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of
± 11%.
2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters
can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ
from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line.
3) R
thJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm
2 per pad)
4) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm.
5) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.05 V.
6) Dimensions are specified as follows: mm (inch)
7) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure
of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
8) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human
life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com