Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LA-E67F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-E67F
Description  white PLCC-4 package, colorless clear resin
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E67F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-E67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-E67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-E67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-E67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-E67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2017-01-09
2
Version 1.3
LA E67F
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 50 mA
IV [mcd]
LA E67F-BACB-24-3A5A
1800 ... 4500
Q65112A2781
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA E67F-BACB-24-3A5A means
that only one group BA, BB, CA, CB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LA E67F-BACB-24-3A5A means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LA
E67F-BACB-24-3A5A means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any one reel. E. g. LA E67F-BACB-24-3A5A means that only one forward voltage group 3A, 3B, 4A, 4B, 5A will be shippable. In
order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA E67F-BACB-24-3A5A bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen BA, BB, CA, CB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA E67F-BACB-24-3A5A bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 5). LA E67F-BACB-24-3A5A bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlasspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlasspannungsgruppe geliefert. Z. B. LA E67F-BACB-24-3A5A bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf
einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3A, 3B, 4A, 4B, 5A enthalten (siehe Seite 5für nähere Informationen). Um
die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com