Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LR-QH9F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LR-QH9F
Description  SMT package, standard SMT footprint 0402, colorless diffused resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LR-QH9F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LR-QH9F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2012-03-16
2
LR QH9F, LY QH9F
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LY QH9F-P1R1-36-0 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -P1, -P2, -Q1, -Q2
oder -R1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe
geliefert.
Z.B.:
LY QH9F-P1R1-36-0
bedeutet,
dass
auf
dem
Gurt
nur
eine
der
Wellenlängengruppen -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LY QH9F-P1R1-36-0 means that only one group -P1, -P2, -Q1, -Q2 or -R1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LY QH9F-P1R1-36-0 means that only 1 wavelength group -3, -4, -5 or -6 will be shippable
(see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Informarion
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke1) Seite 15
Luminous
Intensity1) page 15
I
F = 5 mA
IV (mcd)
Lichtstrom2) Seite 15
Luminous
Flux2) page 15
I
F = 5 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LY QH9F-P1R1-36-0
yellow
45 ... 140
380 (typ.)
Q65110A8028
LR QH9F-P2R1-1-0
red
56 ... 140
300 (typ.)
Q65110A8031
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstärke2) Seite 15
Luminous
Intensity2) page 15
I
F = 5 mA
IV (mcd)
Lichtstärke1) Seite 15
Luminous
Intensity1) page 15
I
F = 10 mA
IV (mcd)
LY QH9F-P1R1-36-0
45 ... 140
90 ... 280
LR QH9F-P2R1-1-0
56 ... 140
112 ... 280



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com